Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LAW5SM-JYKY-24-1 Arkusz danych(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

Numer części LAW5SM-JYKY-24-1
Szczegółowy opis  white SMD package, colorless clear silicone resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW5SM-JYKY-24-1 Arkusz danych(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
Version 1.1
LA W5SM
2014-11-03
11
Package Outline 6) page 20
Maßzeichnung 6) Seite 20
Approximate Weight:
0.2 g
Gewicht:
0.2 g
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
ESD information:
LED is protected by ESD device which is
connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel
zum Chip geschaltet ist.
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75
% rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200
ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]


Podobny numer części - LAW5SM-JYKY-24-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Golden DRAGON
More results

Podobny opis - LAW5SM-JYKY-24-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-W5SM OSRAM-LT-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com