Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCWG5GP-FYGY-5R8T Arkusz danych(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCWG5GP-FYGY-5R8T
Szczegółowy opis  Architectural lighting
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWG5GP-FYGY-5R8T Arkusz danych(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
LCW G5GP
2012-04-12
7
Farbtemperatur 3500 K
Color temperature 3500 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5O
0.389
0.369
5P
0.398
0.373
5Q
0.406
0.377
0.392
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
6O
0.392
0.377
6P
0.401
0.381
6Q
0.410
0.386
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
7O
0.394
0.385
7P
0.404
0.390
7Q
0.413
0.394
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.407
0.398
0.416
0.403
0.426
0.408
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
8O
0.397
0.393
8P
0.407
0.398
8Q
0.416
0.403
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.410
0.408
0.420
0.412
0.430
0.417
0.407
0.398
0416
0.403
0.426
0.408
Farbtemperatur 4000 K
Color temperature 4000 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5L
0.367
0.358
5M
0.375
0.362
5N
0.382
0.367
0.369
0.368
0.377
0.373
0.385
0.376
0.377
0.373
0.385
0.378
0.393
0.383
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
6L
0.369
0.368
6M
0.377
0.373
6N
0.385
0.378
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.377
0.373
0.385
0.376
0.393
0.383
7L
0.371
0.378
7M
0.380
0.383
7N
0.388
0.388
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393


Podobny numer części - LCWG5GP-FYGY-5R8T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWG5GP OSRAM-LCWG5GP Datasheet
437Kb / 20P
   white PLCC-4 package, clear silicone resin
More results

Podobny opis - LCWG5GP-FYGY-5R8T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
GRPSLR31.13 OSRAM-GRPSLR31.13 Datasheet
878Kb / 22P
   Architectural lighting
GAPSLR31.13 OSRAM-GAPSLR31.13 Datasheet
812Kb / 22P
   Architectural lighting
GTDASPA1.13 OSRAM-GTDASPA1.13 Datasheet
672Kb / 22P
   Architectural lighting
GRDASPA2.23 OSRAM-GRDASPA2.23 Datasheet
1Mb / 21P
   Architectural lighting
GWDASPA1.EC OSRAM-GWDASPA1.EC Datasheet
1Mb / 26P
   Architectural lighting
GTPSLR31.13 OSRAM-GTPSLR31.13 Datasheet
814Kb / 22P
   Architectural lighting
LERTDUWS2WN OSRAM-LERTDUWS2WN Datasheet
1Mb / 25P
   Architectural lighting
GBDASPA1.13 OSRAM-GBDASPA1.13 Datasheet
1Mb / 22P
   Architectural lighting
GDDASPA1.14 OSRAM-GDDASPA1.14 Datasheet
671Kb / 22P
   Architectural lighting
GRDASPA1.23 OSRAM-GRDASPA1.23 Datasheet
904Kb / 22P
   Architectural lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com