Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCYG6SP-CBDB-5E Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCYG6SP-CBDB-5E
Szczegółowy opis  Exterior Automotive Lighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYG6SP-CBDB-5E Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
Version 1.1
LCY G6SP
2014-07-28
9
Forward Current 5) page 21
Durchlassstrom 5) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 5) page 21 , 6) page 21
Relative Lichtstärke 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IV/IV(140 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 21
Farbortverschiebung 5) Seite 21
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
LCY G6SP
2.98
3.46
3.1
3.2
3.3
3.4
VF [V]
30
50
100
150
200
250
IF [mA]
: yellow
LCY G6SP
30 50
10
0
15
0
20
0
25
0
IF [mA]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IV
IV(140mA)
: yellow
LCY G6SP
30 50
10
0
15
0
20
0
25
0
IF [mA]
-0,006
-0,004
-0,002
0,000
0,002
0,004
0,006
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy


Podobny numer części - LCYG6SP-CBDB-5E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCYG6SP-CBDB-5E OSRAM-LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet
640Kb / 22P
   Advanced Power TOPLED
More results

Podobny opis - LCYG6SP-CBDB-5E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAB6SP OSRAM-LAB6SP Datasheet
676Kb / 21P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23_18 Datasheet
721Kb / 23P
   Automotive Lighting Exterior
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM Datasheet
675Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYCEUP OSRAM-LCYCEUP Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLQ31.23 OSRAM-KRDMLQ31.23_17 Datasheet
724Kb / 22P
   Automotive Lighting Exterior
LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G OSRAM-LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A201 OSRAM-LEUWU1A201 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A401 OSRAM-LEUWU1A401 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A301 OSRAM-LEUWU1A301 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com