Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCYG6SP-CBDB-5E Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCYG6SP-CBDB-5E
Szczegółowy opis  Exterior Automotive Lighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYG6SP-CBDB-5E Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Version 1.1
LCY G6SP
2014-07-28
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 110
°C
Junction temperature for short time applications *
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *
T
j
150
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
30 ... 250
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
I
FM
500
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(T
S = 25 °C)
V
R
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
2)
V
ESD
2
kV
Note:
*The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h.
Anm:
*Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h.


Podobny numer części - LCYG6SP-CBDB-5E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCYG6SP-CBDB-5E OSRAM-LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet
640Kb / 22P
   Advanced Power TOPLED
More results

Podobny opis - LCYG6SP-CBDB-5E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAB6SP OSRAM-LAB6SP Datasheet
676Kb / 21P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23_18 Datasheet
721Kb / 23P
   Automotive Lighting Exterior
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM Datasheet
675Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYCEUP OSRAM-LCYCEUP Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLQ31.23 OSRAM-KRDMLQ31.23_17 Datasheet
724Kb / 22P
   Automotive Lighting Exterior
LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G OSRAM-LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A201 OSRAM-LEUWU1A201 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A401 OSRAM-LEUWU1A401 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A301 OSRAM-LEUWU1A301 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com