Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TYN812 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części TYN812
Szczegółowy opis  Green device available.
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TYN812 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TYN812 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN812 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TYN812
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
800V
www.kersemi.com
4


Podobny numer części - TYN812

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
TYN812 STMICROELECTRONICS-TYN812 Datasheet
71Kb / 5P
   HIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY AND RELIABILITY
TYN812 STMICROELECTRONICS-TYN812 Datasheet
156Kb / 13P
   Sensitive and standard 12 A SCRs
September 2011 Rev 7
logo
Inchange Semiconductor ...
TYN812 ISC-TYN812 Datasheet
249Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
STMicroelectronics
TYN812RG STMICROELECTRONICS-TYN812RG Datasheet
122Kb / 11P
   SENSITIVE & STANDARD(12A SCRs)
TYN812TRG STMICROELECTRONICS-TYN812TRG Datasheet
122Kb / 11P
   SENSITIVE & STANDARD(12A SCRs)
More results

Podobny opis - TYN812

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM3803 KERSEMI-KSM3803 Datasheet
651Kb / 5P
   Green device available.
KSM4310 KERSEMI-KSM4310 Datasheet
649Kb / 5P
   Green device available.
KSMB5N60 KERSEMI-KSMB5N60 Datasheet
716Kb / 4P
   Green device available.
KSMB5N65 KERSEMI-KSMB5N65 Datasheet
716Kb / 4P
   Green device available.
KSMB7N80 KERSEMI-KSMB7N80 Datasheet
691Kb / 4P
   Green device available.
KSMN6690 KERSEMI-KSMN6690 Datasheet
578Kb / 4P
   Green device available.
KSMN8313 KERSEMI-KSMN8313 Datasheet
654Kb / 4P
   Green device available.
KSMT296N KERSEMI-KSMT296N Datasheet
769Kb / 5P
   Green device available.
KSMT318N KERSEMI-KSMT318N Datasheet
715Kb / 5P
   Green device available.
KSMN4440 KERSEMI-KSMN4440 Datasheet
591Kb / 4P
   Green device available.
KSMU024N KERSEMI-KSMU024N Datasheet
649Kb / 4P
   Green device available.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com