Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


LM3915N Datasheet(Arkusz danych) 20 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Numer części LM3915N
Szczegółowy opis  Dot/Bar Display Driver
Pobierz  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  NSC [National Semiconductor (TI)]
Strona internetowa  http://www.national.com
Logo 

 20 page
background image
Typical Applications (Continued)
Precision Null Meter
00510428
Logarithmic response allows coarse and fine adjustments without changing scale.
Resolution ranges from 10 mV at VIN = 0 mV to 500 mV at VIN = ±1.25V.
www.national.com
20




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
MM58248High Voltage Display Driver 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
MSC1937-0114/16-Segment x 16-Digit Display Controller/Driver 1 2 3 4 5 MoreOKI electronic componets
M5481LED DISPLAY DRIVER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
HV51832-Channel Vacuum-Fluorescent Display Driver 1 2 3 4 5 Supertex, Inc
2SA1384TRANSISTOR HIGH VOLTAGE CONTROL PLASMA DISPLAY NIXIE TYBE DRIVER CATHODE RAY TUBE BRIGHTNESS CONTROL APPLICATIONS 1 2 3 4 5 Toshiba Semiconductor
TB62713N7 x 5 DOT DISPLAY DECODER AND DRIVER COMMON CATHODE ROW CAPABILITY 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
LC75874E1/4-Duty General-Purpose LCD Display Driver 1 2 3 4 5 MoreSanyo Semicon Device
MM58241MM58241 High Voltage Display Driver 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
4N57HERMETICALLY SEALED SOLID-STATE SEVEN-SEGMENT DISPLAY WITH TTL DECODER/DRIVER 1 2 3 List of Unclassifed Manufacturers

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl