Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCX036AMT Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sony Corporation

Numer części LCX036AMT
Szczegółowy opis  4.6cm (1.8-type) Black-and-White LCD Panel
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX036AMT Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sony Corporation

  LCX036AMT Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation LCX036AMT Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
– 2 –
LCX036AMT
Block Diagram
The block diagram is shown below.
COM
PAD
COM
PAD
COM
PAD
COM
PAD
123
23 24
....
24 SIG lines
Level
Shifter
Circuit
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40
39
38
37
36
35
34
33
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
VSIG3
VSIG2
VSIG1
VVDDR
ENBR
VCKR
PCG
VSSR
PSIG4
PSIG3
PSIG2
PSIG1
VSSL
HST
RGT
HCKX
HCK
DCK1
DCK1X
DCK2X
DCK2
HVDD
VSIG24
VSIG23
VCOM
VSSG
PVDD
SOUT
PST
DWN
VST
VCKL
ENBL
VVDDL
VVDDH
V Shift Regiter
V Shift Register
Level Shifter Circuit
and Control Circuit
Pixels
....
56
57 VCOM
VSSR
13
VSSL
54
55
Level Shifter Circuit
and Control Circuit


Podobny numer części - LCX036AMT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
LCX032 SONY-LCX032 Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032 SONY-LCX032 Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032ANB SONY-LCX032ANB Datasheet
540Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Podobny opis - LCX036AMT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
LCX017DLT SONY-LCX017DLT Datasheet
311Kb / 26P
   4.6cm (1.8 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX028AMT SONY-LCX028AMT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028BMT SONY-LCX028BMT Datasheet
328Kb / 26P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX028ALT SONY-LCX028ALT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX029CPT SONY-LCX029CPT Datasheet
334Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX038AST SONY-LCX038AST Datasheet
318Kb / 27P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX029CNT SONY-LCX029CNT Datasheet
335Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX029CST SONY-LCX029CST Datasheet
334Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX034ALT SONY-LCX034ALT Datasheet
393Kb / 26P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX037BLT SONY-LCX037BLT Datasheet
390Kb / 25P
   3.4cm (1.35 Type) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com