Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LC75010W Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC75010W Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
6 / 12 page No. N7349-6/12 LC75010W Continued from preceding page. Pin No. Pin name Input/Output (I/O) Function 100 Vref1 Reference voltage 66 Vref2 Reference voltage 86 Vref3 Reference voltage 72 AOUT1 O Analog out 1 69 AOUT2 O Analog out 2 60 AOUT3 O Analog out 3 57 AOUT4 O Analog out 4 9 DVDD1 Digital VDD (3.3 V) 16 DVDD2 Digital VDD (3.3 V) 25 DVDD3 Digital VDD (3.3 V) 30 DVDD4 Digital VDD (3.3 V) 43 DVDD5 Digital VDD (3.3 V) 48 DVDD6 Digital VDD (3.3 V) 8 DVSS1 Digital VSS 15 DVSS2 Digital VSS 24 DVSS3 Digital VSS 31 DVSS4 Digital VSS 42 DVSS5 Digital VSS 47 DVSS6 Digital VSS 29 AVSS4 Digital VSS 23 DVB1 Digital board GND 32 DVB2 Digital board GND 3 AVDD1 Analog VDD (5 V) 4 AVDD2 Analog VDD (5 V) 53 AVDD5 Analog VDD (5 V) 61 AVDD6 Analog VDD (5 V) 67 AVDD7 Analog VDD (5 V) 75 AVDD8 Analog VDD (5 V) 88 AVDD9 Analog VDD (5 V) 84 AVDD10 Analog VDD (5 V) 90 AVDD11 Analog VDD (5 V) 98 AVDD12 Analog VDD (5 V) 26 AVDD4 Digital VDD (3.3 V) 1 AVSS0 Analog VSS 2 AVSS1 Analog VSS 5 AVSS2 Analog VSS 6 AVSS3 Analog VSS 54 AVSS5 Analog VSS 62 AVSS6 Analog VSS 68 AVSS7 Analog VSS 76 AVSS8 Analog VSS 87 AVSS9 Analog VSS 83 AVSS10 Analog VSS 91 AVSS11 Analog VSS 99 AVSS12 Analog VSS 7 AVB1 Analog Board GND 65 AVB2 Analog Board GND 52 XVDD OSC VDD (5 V) 51 XVSS OSC VSS 95 Ars3 Analog Rch source control 96 Ars4 Analog Rch source control 79 Als3 Analog Lch source control 78 Als4 Analog Lch source control |
Podobny numer części - LC75010W |
|
Podobny opis - LC75010W |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |