Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BA17807T Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm |
|
BA17807T Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm |
2 / 11 page BA178!!T / FP series Regulator ICs " " " " Internal circuit configuration diagram R4 R2 R16 R15 C1 R10 R8 R9 R11 R12 R20 R19 R21 R17 R13 D2 R5 R6 R1 R7 R22 R18 R3 R14 D3 D1 Q3 Q11 Q4 Q2 Q7 Q5 Q13 Q12 Q10 Q6 Q8 Q9 Q15 Q16 Q17 Q1 Q14 Q18 (2) COMMON (3) OUTPUT (1) INPUT " " " " Absolute maximum ratings (Ta=25 °C) ^Common specifications for BA178!!T / FP seriesp Parameter Symbol Limits Unit Applied voltage VIN 35 V Power dissipation TO220FP W Operating temperature Topr ˚C Storage temperature Tstg ˚C 2.0 ∗ 1.0 ∗ ∗ Reduced by 16 mW / ˚C (TO220FP) and 8 mW / ˚C (TO252-3) for each increase in Ta of 1˚C over 25˚C (without heat sink). TO252-3 Pd −40∼+85 −55∼+150 " " " " Recommended operating conditions (Ta=25 °C) Parameter Symbol Min. Typ. BA17805T / FP Max. Unit Input voltage 7.5 − 25 V Output current − 1A − VIN IO Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Input voltage 8.5 − 21 V Output current −− 1A VIN IO BA17806T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Input voltage Output current 9.5 − 22 V −− 1A VIN IO BA17807T / FP Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Input voltage Output current 10.5 − 23 V −− 1A VIN IO BA17808T / FP |
Podobny numer części - BA17807T |
|
Podobny opis - BA17807T |