Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AK5554VN Arkusz danych(PDF) 63 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AK5554VN
Szczegółowy opis  4-Channel Differential 32-bit ADC
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5554VN Arkusz danych(HTML) 63 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5554VN_16 Datasheet HTML 59Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 60Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 61Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 62Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 63Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 64Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 65Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 66Page - Asahi Kasei Microsystems AK5554VN_16 Datasheet HTML 67Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 68 page
background image
[AK5554]
015099864-E-00
2016/03
- 63 -
13. Recommended External Circuits
Figure 72 shows recommended external connection.
Figure 72. Typical Connection Diagram
Note 27. All digital input pins must not be allowed to float.
MSN
PW2
PW1
PW0
PDN
VDD18
DVSS
TVDD
MCLK
TEST
AIN4P
AIN4N
DIF0/
DSDSEL0
DIF1/DSDSEL1
TDM0
TDM1
PSN/CAD0_SPI
I2C
DP
HPFE/DCKS
LDOE
ODP
AIN1P
AIN1N
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
4.7
+
0.1
 10
Digital 3.3V
AIN4+
AIN4
AIN1
AIN1+
Mode
Setting
Mode
Setting
Mode
Setting
Controller
Controller
Master Clock
AK5554
Top View
Digital 3.3V
+
0.1


Podobny numer części - AK5554VN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AK5554VN HUAXINAN-AK5554VN Datasheet
125Kb / 5P
   ADC with 4Filters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5554VN AKM-AK5554VN Datasheet
125Kb / 5P
   115dB 768kHz 32-bit 4ch ADC with 4Filters
More results

Podobny opis - AK5554VN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5574 AKM-AK5574 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5554 AKM-AK5554 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5534VN AKM-AK5534VN Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5534 AKM-AK5534 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ?꾬걪 ADC
AK5574EN AKM-AK5574EN Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ?誇 ADC
AK5556VN AKM-AK5556VN_16 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5572 AKM-AK5572 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
AK5576 AKM-AK5576 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5558VN AKM-AK5558VN_16 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5538VN AKM-AK5538VN Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com