Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AK5558VN Arkusz danych(PDF) 29 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AK5558VN
Szczegółowy opis  8-Channel Differential 32-bit ADC
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5558VN Arkusz danych(HTML) 29 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5558VN_16 Datasheet HTML 25Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 26Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 27Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 28Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 29Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 30Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 31Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 32Page - Asahi Kasei Microsystems AK5558VN_16 Datasheet HTML 33Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 70 page
background image
[AK5558]
015099850-E-00
2016/03
- 29 -
[3] 3-Wire Serial Interface
tCSS
CSN
VIH
CCLK
VIL
VIH
CDTI
VIL
VIH
VIL
C1
C0
R/W
A4
tCCKL tCCKH
tCDS
tCDH
Figure 25. WRITE Command Input Timing (3-wire Serial Mode)
CSN
VIH
CCLK
VIL
VIH
CDTI
VIL
VIH
VIL
D3
D2
D1
D0
tCSW
tCSH
Figure 26. WRITE Data Input Timing (3-wire Serial Mode)
[4]I
2C Interface
tHIGH
SCL
SDA
VIH
tLOW
tBUF
tHD:STA
tR
tF
tHD:DAT
tSU:DAT
tSU:STA
Stop
Start
Start
Stop
tSU:STO
VIL
VIH
VIL
tSP
Figure 27. I
2C Bus Mode Timing


Podobny numer części - AK5558VN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AK5558VN HUAXINAN-AK5558VN Datasheet
135Kb / 5P
   ADC with 4Filters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5558VN AKM-AK5558VN Datasheet
135Kb / 5P
   115dB 768kHz 32-bit 8ch ADC with 4Filters
More results

Podobny opis - AK5558VN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5538VN AKM-AK5538VN Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5578 AKM-AK5578 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5538 AKM-AK5538 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5558 AKM-AK5558 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5578EN AKM-AK5578EN Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ?꾬걪 ADC
AK5556VN AKM-AK5556VN_16 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5572 AKM-AK5572 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
AK5576 AKM-AK5576 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5574 AKM-AK5574 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5552VN AKM-AK5552VN_16 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com