Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AK7755EN Arkusz danych(PDF) 34 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AK7755EN
Szczegółowy opis  DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK7755EN Arkusz danych(HTML) 34 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK7755EN_16 Datasheet HTML 30Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 31Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 32Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 33Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 34Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 35Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 36Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 37Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 38Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 109 page
background image
[AK7755]
014006643-E-00
2014/10
- 34 -
CONT03: Delay RAM, DSP Input / Output Setting
W
R
Name
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Default
C3h
43h
CONT03
0
0
0
0
BANK[3]
BANK[2]
BANK[1]
BANK[0]
00h
D7, D6: DIF2[1:0] DSP DIN2 Input Format Select
DIF2 Mode DIF2[1:0] Input Data Format
0
00
MSB (24-bit)
(default)
1
01
LSB 24-bit
2
10
LSB 20-bit
3
11
LSB 16-bit
Set “00” for I
2S compatible, PCM Short and PCM Long formats.
Set “11” when BITFS[1:0] bits (CONT01: D5, D4) = 2h (32fs).
D5, D4: DOF2[1:0] DSP DOUT2 Output Format Select
DOF2 Mode DOF2[1:0] Output Data Format
0
00
MSB (24-bit)
(default)
1
01
LSB 24-bit
2
10
LSB 20-bit
3
11
LSB 16-bit
Set “00” for I
2S compatible, PCM Short and PCM Long formats.
Set “11” when BITFS[1:0] bits = 2h (32fs).
D3, D2, D1, D0: BANK[3:0]
DLRAM mode Setting
DLRAM
Partition
mode
BANK
[3:0]
Delay RAM
Bank1
Bank0
Linear 20.4f
Ring 20.4f
0
0000
0
8192 words
(default)
1
0001
1024 words
7168 words
2
0010
2048 words
6144 words
3
0011
3072 words
5120 words
4
0100
4096 words
4096 words
5
0101
5120 words
3072 words
6
0110
6144 words
2048 words
7
0111
7168 words
1024 words
8
1000
8192 words
0
9-15
1001
1111
N/A


Podobny numer części - AK7755EN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
More results

Podobny opis - AK7755EN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7755 AKM-AK7755 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7756 AKM-AK7756 Datasheet
453Kb / 27P
   DSP with Mono CODEC Mic/Lineout Amp
AK7758VN AKM-AK7758VN Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7758 AKM-AK7758 Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7754 AKM-AK7754 Datasheet
542Kb / 26P
   Audio DSP with Stereo CODEC MIC/HP-AMP
AK4647VQ AKM-AK4647VQ Datasheet
517Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EN AKM-AK4645EN Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645AEZ AKM-AK4645AEZ Datasheet
918Kb / 85P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com