Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AK7755EN Arkusz danych(PDF) 48 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AK7755EN
Szczegółowy opis  DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK7755EN Arkusz danych(HTML) 48 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK7755EN_16 Datasheet HTML 44Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 45Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 46Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 47Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 48Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 49Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 50Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 51Page - Asahi Kasei Microsystems AK7755EN_16 Datasheet HTML 52Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 109 page
background image
[AK7755]
014006643-E-00
2014/10
- 48 -
CONT14: Line-out 1, Line-out 2 Volume Setting
W
R
Name
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Default
D4h 54h CONT14
LOVOL2
[3]
LOVOL2
[2]
LOVOL2
[1]
LOVOL2
[0]
LOVOL1
[3]
LOVOL1
[2]
LOVOL1
[1]
LOVOL1
[0]
00h
D7, D6, D5, D4: LOVOL2[3:0]
Line-out 2 Volume Setting
LOVOL2 mode
LOVOL2[3:0]
Lineout 2 Volume Setting
0
0h
Mute
(default)
1
1h
-28dB
2
2h
-26dB
3
3h
-24dB
4
4h
-22dB
5
5h
-20dB
6
6h
-18dB
7
7h
-16dB
8
8h
-14dB
9
9h
-12dB
A
Ah
-10dB
B
Bh
-8dB
C
Ch
-6dB
D
Dh
-4dB
E
Eh
-2dB
F
Fh
0dB
D3, D2, D1, D0: LOVOL1[3:0]
Line-out 1 Volume Setting
LOVOL1 mode
LOVOL1[3:0]
Lineout 1 Volume Setting
0
0h
Mute
(default)
1
1h
-28dB
2
2h
-26dB
3
3h
-24dB
4
4h
-22dB
5
5h
-20dB
6
6h
-18dB
7
7h
-16dB
8
8h
-14dB
9
9h
-12dB
A
Ah
-10dB
B
Bh
-8dB
C
Ch
-6dB
D
Dh
-4dB
E
Eh
-2dB
F
Fh
0dB
CONT15-16-17: ADC, ADC2 Lch Digital Volume Setting
W
R
Name
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Default
D5h 55h CONT15
VOL
ADL[7]
VOL
ADL[6]
VOL
ADL[5]
VOL
ADL[4]
VOL
ADL[3]
VOL
ADL[2]
VOL
ADL[1]
VOL
ADL[0]
30h
D6h 56h CONT16
VOL
ADR[7]
VOL
ADR[6]
VOL
ADR[5]
VOL
ADR[4]
VOL
ADR[3]
VOL
ADR[2]
VOL
ADR[1]
VOL
ADR[0]
30h
D7h 57h CONT17
VOL
AD2L[7]
VOL
AD2L[6]
VOL
AD2L[5]
VOL
AD2L[4]
VOL
AD2L[3]
VOL
AD2L[2]
VOL
AD2L[1]
VOL
AD2L[0]
30h
Refer to “2-3. ADC, ADC2 digital volume”.


Podobny numer części - AK7755EN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
More results

Podobny opis - AK7755EN_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK7755 AKM-AK7755 Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7755EN AKM-AK7755EN Datasheet
2Mb / 109P
   DSP with Mono ADC Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7756 AKM-AK7756 Datasheet
453Kb / 27P
   DSP with Mono CODEC Mic/Lineout Amp
AK7758VN AKM-AK7758VN Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7758 AKM-AK7758 Datasheet
674Kb / 32P
   DSP with Stereo CODEC Mic/Lineout Amp
AK7754 AKM-AK7754 Datasheet
542Kb / 26P
   Audio DSP with Stereo CODEC MIC/HP-AMP
AK4647VQ AKM-AK4647VQ Datasheet
517Kb / 72P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645EN AKM-AK4645EN Datasheet
758Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645 AKM-AK4645 Datasheet
796Kb / 96P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
AK4645AEZ AKM-AK4645AEZ Datasheet
918Kb / 85P
   Stereo CODEC with MIC/HP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com