Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AP1029ADR Arkusz danych(PDF) 16 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AP1029ADR
Szczegółowy opis  32V H-Bridge DC Motor Driver IC
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP1029ADR Arkusz danych(HTML) 16 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP1029ADR Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 16Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 17Page - Asahi Kasei Microsystems AP1029ADR Datasheet HTML 18Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
[AP1029ADR]
016015401-E-00
2017/01
- 16 -
12. Package
Outline Dimensions
■ Marking
Market No.
29ADR
ABCD
Date code
Pin#1 Indication
A
:Year code (Last 1 digit)
B,C
:Week code
D
:Management code
Expansion of part A


Podobny numer części - AP1029ADR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP1029ADN AKM-AP1029ADN Datasheet
802Kb / 19P
   32V H-Bridge DC Motor Driver IC
More results

Podobny opis - AP1029ADR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP1029ADN AKM-AP1029ADN Datasheet
802Kb / 19P
   32V H-Bridge DC Motor Driver IC
AP1040 AKM-AP1040 Datasheet
726Kb / 18P
   32V 2ch H-Bridge Motor Driver IC
logo
Texas Instruments
DRV8829 TI1-DRV8829 Datasheet
712Kb / 17P
[Old version datasheet]   H-BRIDGE MOTOR DRIVER IC
logo
HuaXinAn Electronics CO...
AP1016AEN HUAXINAN-AP1016AEN Datasheet
547Kb / 16P
   Dual H-Bridge Motor Driver IC
AP1014AEC HUAXINAN-AP1014AEC Datasheet
456Kb / 13P
   Dual H-Bridge Motor Driver IC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP1013DEN AKM-AP1013DEN Datasheet
558Kb / 17P
   18V 1ch H-Bridge Motor Driver IC
AP1014AEC AKM-AP1014AEC Datasheet
546Kb / 13P
   7.0V Dual H-Bridge Motor Driver IC
AP1016AEN AKM-AP1016AEN Datasheet
622Kb / 15P
   9.0V Dual H-Bridge Motor Driver IC
AP1018 AKM-AP1018 Datasheet
480Kb / 17P
   18V Dual H-Bridge Motor Driver IC
AP1019 AKM-AP1019 Datasheet
581Kb / 15P
   9.0V Dual H-Bridge Motor Driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com