Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z-369P2J Arkusz danych(PDF) 2 Page - Pulse A Technitrol Company

Numer części Z-369P2J
Szczegółowy opis  Micro filtro residencial ADSL
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PULSE [Pulse A Technitrol Company]
Strona internetowa  http://www.pulseeng.com
Logo PULSE - Pulse A Technitrol Company

Z-369P2J Arkusz danych(HTML) 2 Page - Pulse A Technitrol Company

  Z-369P2J Datasheet HTML 1Page - Pulse A Technitrol Company Z-369P2J Datasheet HTML 2Page - Pulse A Technitrol Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Z-BLOCKER® Z-369P2J Especificações Técnicas
Z-350UK-BC2 Filter Specifications
Resistência DC
Loop de corrente de 20mA até 100 mA
< 50
Resistência de Isolação
> 100M
Isolação entre fios a e b
> 5M
Corrente de operação
0 to 100 mA
Tensão de operação
Rede entre fios a e b
0 to –100 Vdc
Atraso no gancho e fora do gancho 300 Hz - 2800 Hz
< 250μs
Perda de inserção na banda de voz
Medida a 1 kHz
≤ 0.8 dB
Perda de distorção por inserção na banda de voz
De 300 Hz até 3.4 kHz
+/- 1 dB
Perda de retorno
De 300 Hz até 3.4 kHz, entre 0 e 20 mA
≥ 14 dB
Distorção por intermodulação produtos de segunda e terceira ordem
≥ 60 dB
Atenuação na faixa ADSL
De 30 kHz até 2.2 MHz, entre 20 e 100 mA
> 40 dB
Balanceamento Longitudinal
De 60 até 600 Hz
>40 dB
De 600 até 3.4 kHz
> 46 dB
Conectores: RJ-11 Jack e RJ-11 Plug.
Dimensões: Comprimento 51.3mm, largura 19.6mm, altura 19.0mm, comprimento do cabo= 200mm
Atende a norma RoHS
Garantia
Este produto é garantido pelo período de 12 meses a partir da data especificada na nota fiscal de compra.
Compreende-se por garantia, defeitos de fabricação dentro do prazo acima estipulado e que for entregue no
endereço indicado abaixo.
Pulse Singapore - 135 Joo Seng Rd.#03-02PM Industrial Bldg.Singapore 368363 Tel: +65 6287 8998
Pulse Taiwan - 3F, #198, Zhongyuan Rd., Zhongli City Taoyuan, County 32068, Taiwan Tel: +886 3435 6768
Pulse US - 12220 World Trade Drive, San Diego, CA. 92128 Tel: +1 858 674 8100
www.pulseelectronics.com
Specifications subject to change without notice. Excelsus is a registered trade mark of Pulse Electronics.
© 2013 Pulse Electronics.
Z-369P2J.A (6/13)
Z-BLOCKER® Z-369P2J
Micro filtro residencial ADSL


Podobny numer części - Z-369P2J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pulse A Technitrol Comp...
Z-369LS PULSE-Z-369LS Datasheet
475Kb / 2P
   Micro filtro residencial ADSL
More results

Podobny opis - Z-369P2J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pulse A Technitrol Comp...
Z-369LS PULSE-Z-369LS Datasheet
475Kb / 2P
   Micro filtro residencial ADSL
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2066 BOTHHAND-AD-2066 Datasheet
257Kb / 1P
   ADSL MICRO FILTER
AD-3163 BOTHHAND-AD-3163 Datasheet
89Kb / 1P
   ADSL MICRO FILTER
AD-2063 BOTHHAND-AD-2063 Datasheet
66Kb / 1P
   ADSL MICRO FILTER
AD-3063C BOTHHAND-AD-3063C Datasheet
102Kb / 1P
   ADSL MICRO FILTER
logo
Bel Fuse Inc.
S560-6600-A7 BEL-S560-6600-A7 Datasheet
45Kb / 2P
   ADSL Magnetics GlobeSpan ADSL DMT CPE
logo
Filtran LTD
6644 FILTRAN-6644 Datasheet
68Kb / 1P
   ADSL Transformer
logo
Bel Fuse Inc.
S560-6600-EK BEL-S560-6600-EK Datasheet
80Kb / 2P
   ADSL Magnetics
S560-6600-EP BEL-S560-6600-EP Datasheet
82Kb / 2P
   ADSL Magnetics
logo
Bourns Electronic Solut...
3612 BOURNS-3612 Datasheet
73Kb / 1P
   ADSL Module
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com