Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TP0202K Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części TP0202K
Szczegółowy opis  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TP0202K Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TP0202K Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TP0202K Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TP0202K Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TP0202K Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP0202K
Vishay Siliconix
Document Number: 71609
S-41777—Rev. D, 04-Oct-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200
400
600
800 1000 1200 1400 1600
ID = 200 mA
Gate Charge
Qg − Total Gate Charge (pC)
VDS = 10 V
VDS = 16 V
0
10
20
30
40
50
0
4
8
12
16
20
Capacitance
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0 V
f = 1 MHz
0
200
400
600
800
1000
1200
0123456
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
012345
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 V
3.5 V
3 V
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = −55_C
125_C
25_C
0
4
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
VGS − Gate -to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
4.5 V
6 V
8 V
7 V
5.5 V
5 V
4 V
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200
400
600
800
1000
On-Resistance vs. Drain Current
ID − Drain Current (mA)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
For the following graphs, p-channel negative polarities for all voltage and current values are represented as positive values.


Podobny numer części - TP0202K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TP0202K VISHAY-TP0202K Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
TP0202K VISHAY-TP0202K Datasheet
215Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 29-Dec-08
TP0202K-T1-E3 VISHAY-TP0202K-T1-E3 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
TP0202K-T1-E3 VISHAY-TP0202K-T1-E3 Datasheet
215Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 29-Dec-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TP0202K-T1-E3 VBSEMI-TP0202K-T1-E3 Datasheet
502Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - TP0202K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com