Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46R64 Arkusz danych(PDF) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46R64
Szczegółowy opis  52/100-pin LQFP
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R64 Arkusz danych(HTML) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R64_14 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
48
2014-06-06
封装信息
请注意,这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新,提醒用户咨询Holtek 网
站以获取最新版本的封装信息。
封裝信息的相关内容如下所示,点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。
封装信息(包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
封装材料信息
纸箱信息


Podobny numer części - HT46R64_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_11 Datasheet
320Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

Podobny opis - HT46R64_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Renesas Technology Corp
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com