Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46R64 Arkusz danych(PDF) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46R64
Szczegółowy opis  52/100-pin LQFP
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R64 Arkusz danych(HTML) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R64_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R64_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
31
2014-06-06
注:V
OPR 是在系统时钟为 4MHz
时,使得芯片正常运行的电压值
5.5V
3.0V
2.2V
0.9V
VDD
VOPR
VLVR
5.5V
低电压复位/检测功能
系统具有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)功能,可由掩膜选项设置为打开或关闭。如果选择 LVD
功能,用户可以通过 RTCC.3 来打开/关闭低电压检测,通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则,低
电压检测无效。
LVR 与外部复位信号有相同的功能,都会使芯片复位。在 HALT 状态
下,但是 LVR 是没有作用的。
为了监控器件的工作电压,HT46x64 提供低电压复位功能。如果器件
的工作电压在 0.9V~V
LVR 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会自动
使器件产生内部复位。
LVR 功能说明如下:
·
低电压(0.9V~V
LVR)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态没
有持续 1ms 以上,那么 LVR 会忽视它而不去执行复位功能。
·
LVR 通过与外部 RES信号的“或”的功能来执行系统复位。
VDD 与 VLVR 之间的关系如下所示:
VDD
5.5V
VLVR
0.9V
0V
Reset Signal
Reset
*1
*2
Normal Operation
Reset
LVR Detect Voltage
低电压复位
注:*1:要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前,SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期的延迟。
*2:因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。
RTCC 寄存器的定义如下表:
标号
功能
0~2
RT0~RT2
通过控制 8 选 1 多路器输入来选择实时钟预置寄
存器的分频输出比例
3
LVDC
低电压检测打开/关闭(1/0)
4
QOSC
32768Hz 晶振快速起振
0/1:快速/慢速
5
LVDO
低电压检测输出(1/0),1:检测到低电压,只读
6,7
未定义,读出为 0
RTCC(09H)寄存器


Podobny numer części - HT46R64_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_11 Datasheet
320Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

Podobny opis - HT46R64_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Renesas Technology Corp
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com