Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46RB50 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46RB50
Szczegółowy opis  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
10
2014-07-28
状态寄存器 — STATUS
8 位的状态寄存器(0AH)
,由零标志位(Z)、进位标志位(C)、辅助进位标志位(AC)、溢出标志
位(OV)、暂停标志位(PDF)和看门狗定时器溢出标志位(TO)组成。该寄存器不仅记录状态信息,
而且还控制操作顺序。
除了 PDF 和 TO 标志外,状态寄存器的其它位都可以用指令改变。任何对状态寄存器的写操作都不
会改变 PDF 和 TO 的值。对状态寄存器的操作可能会导致与预期不一样的结果。TO 标志只受系统上电、
看门狗溢出、“CLR WDT” 指令或“HALT” 指令的影响。PDF 标志只受系统上电、“CLR WDT” 指
令或“HALT” 指令的影响。
标志位 Z、OV、AC 和 C 反映的是最近一次操作的状态。
在进入中断程序或子程序调用时,状态寄存器不会被自动压入堆栈。如果状态寄存器的内容是重要的,
而且子程序会影响状态寄存器的内容,那么程序员必须事先将 STATUS 的值保存好。
符号
功能
C
0
如果在加法运算中结果产生了进位或在减法运算中结果不产生借位,
则 C 被置位;反之,C 被清除。它也可被循环移位指令影响。
AC
1
如果在加法运算中低 4 位产生了进位或减法运算中低 4 位不产生借
位,则 AC 被置位;反之,AC 被清除。
Z
2
如果算术或逻辑运算的结果为零,则 Z 被置位;反之,Z 被清除。
OV
3
如果运算结果向最高位进位,但最高位并不产生进位输出,则 OV 被
置位;反之,OV 被清除
PDF
4
系统上电或执行“CLR WDT”指令,PDF 被清除;执行“HALT”指
令,PDF 被置位。
TO
5
系统上电、执行“CLR WDT”或“HALT”指令,TO 被清除;WDT
定时溢出,TO 被置位。
6
未用,读出为“0”
7
未用,读出为“0”
STATUS(0AH) 寄存器
中断
HT46RB50 提供一个外部中断、两个内部定时/计数器中断、一个 A/D 转换中断、一个串行接口中断
和一个 USB 中断。中断控制寄存器 0(INTC0;0BH)和中断控制寄存器 1(INTC1;1EH)包含了中断
控制位和中断请求标志,中断控制位用来设置中断允许/禁止。
只要有中断子程序被服务,其余的中断全部都被自动禁止(通过清除 EMI 位),这种做法的目的在
于防止中断嵌套。这时如果有其它中断发生,只有中断请求标志会被记录下来。如果在中断服务程序中
有另一个中断需要响应,程序员可以置位 EMI、INTC0 和 INTC1 所对应的位,以便进行中断嵌套。如果
堆栈已满,则中断并不会被响应,一直到堆栈指针(SP)发生递减后才会响应。如果需要中断立即得到
响应,应避免堆栈饱和。
所有的中断都具有唤醒能力。当有中断被服务,系统会将程序计数器值压入堆栈,然后再跳转至中
断服务程序的入口。但这时只有程序计数器的内容被压入堆栈,如果其它寄存器和状态寄存器的内容会
被中断程序改变,从而会破坏主程序的控制流程的话,程序员应该事先将这些数据保存起来。
外部中断是由 INT 引脚下降沿信号触发的,其中断请求标志位(EIF;INTC0 的第 4 位)会被置位。
如果中断允许,且堆栈未满,当发生外部中断时,会产生地址 04H 的子程序调用;而中断请求标志 EIF
和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。
内部定时/计数器 0 中断是由定时/计数器 0 溢出触发的,其中断请求标志(T0F;INTC0 的第 5 位)
会被置位。如果中断允许,且堆栈未满,当发生定时/计数器中断时,会产生地址 08H 的子程序调用;而
中断请求标志 T0F 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。
内部定时/计数器 1 中断是由定时/计数器 1 溢出触发的,其中断请求标志(T1F;INTC0 的第 6 位)
会被置位。如果中断允许,且堆栈未满,当发生定时/计数器中断时,会产生地址 0CH 的子程序调用;
而中断请求标志 T1F 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。


Podobny numer części - HT46RB50_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Podobny opis - HT46RB50_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com