Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46RB50 Arkusz danych(PDF) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46RB50
Szczegółowy opis  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 Arkusz danych(HTML) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
43
2014-07-28
SDZ
[m]
Skip if decrement data memory is 0
说明:
将指定的数据存储器的内容减 1,判断是否为 0,若为 0 则跳过下一条指令,由
于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指
令。如果结果不为 0,则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
[m]  [m] -1,如果[m]=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SDZA
[m]
Decrement data memory and place result in ACC,skip if 0
说明:
将指定数据存储器内容减 1,判断是否为 0,如果为 0 则跳过下一条指令,此结
果将存放到累加器,但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求
插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0,则程序
继续执行下一条指令。
运算过程:
ACC  [m]-1,如果 ACC=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SET
[m]
Set data memory
说明:
将指定数据存储器的每一位设置为 1。
运算过程:
[m]  FFH
影响标志位:
SET
[m].i
Set bit of data memory
说明:
将指定数据存储器的第 i 位设置为 1。
运算过程:
[m].i 1
影响标志位:
SIZ
[m]
Skip if increment data memory is 0
说明:
将指定的数据存储器的内容加 1,判断是否为 0,若为 0 则跳过下一条指令。由
于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指
令。如果结果不为 0,则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
[m] [m]+1,如果[m]=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SIZA
[m]
Increment data memory and place result in ACC,skip if 0
说明:
将指定数据存储器的内容加 1,判断是否为 0,如果为 0 则跳过下一条指令,此
结果会被存放到累加器,但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令
时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0,
则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
ACC [m]+1,如果 ACC=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SNZ
[m]. i
Skip if bit I of the data memory is not 0
说明:
判断指定数据存储器的第 i 位,若不为 0,则程序跳过下一条指令执行。由于取
得下一个指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如
果结果为 0,则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
如果
[m].i≠0,跳过下一条指令执行
影响标志位:


Podobny numer części - HT46RB50_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Podobny opis - HT46RB50_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com