Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46RU66 Arkusz danych(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46RU66
Szczegółowy opis  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 Arkusz danych(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
27
2014-06-06
VDD
M
U
X
Read Data Register
D
Q
CK
D
Q
CK
S
Control Bit
Pull-high
Option
Data Bus
Write Control Register
Chip Reset
Read Control Register
Write Data Register
Data Bit
PC7/RX
Q
To UART RX
S
Q
PC7/RX 输入/输出口
系统复位之后,这些输入/输出口会是高电平或浮空状态(由上拉电阻选项决定)。每一个输入/输
出锁存位都能用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令置位或清除。
有些指令会先输入数据,然后进行输出操作。例如:“SET [m].i”,“CLR [m].i”,“CPL [m]”,
“CPLA[m]”这些指令会先将整个端口状态读入 CPU 中,接着执行所定义的运算(位操作),然后再将
结果写入锁存器或累加器中。
PA 的每一个口都具有唤醒系统的能力。
所有的输入/输出口都有上拉电阻选项。一旦选择了上拉电阻选项,输入/输出口就加了上拉电阻。
如果不选择上拉电阻,必须注意在输入模式下,若输入/输出口会产生浮空状态。
PA0、PA1、PA3、PD4、PD5、PD6、PA7 分别与 BZ、BZ 、PFD、INT0 、INT1、TMR0、TMR1
共用引脚。PC0、PC6 和 PC7 分别与 TMR2、TX 和 RX 共用引脚。
PA0、PA1 与 BZ、 BZ 共用引脚,如果选择 BZ/ BZ 功能,则 PA0/PA1 在输出模式时的输出信号
将是由内部多功能定时器产生的蜂鸣器信号,
而在输入模式始终保持其原来的功能。
一旦选择 BZ/ BZ
功能,蜂鸣器的输出信号只受 PA0 数据寄存器控制。PA0/PA1 的输入/输出功能如下所示:
PAC 寄存器
PAC0
PAC 寄存器
PAC1
PA 寄存器
PA0
PA 寄存器
PA1
输出
0
0
1
X
PA0=BZ,PA1= BZ
0
0
0
X
PA0=0,PA1=0
0
1
1
X
PA0=BZ,PA1=input
0
1
0
X
PA0=0,PA1=input
1
0
1
X
PA0=input,PA1= BZ
———
1
0
0
X
PA0=input,PA1=0
1
1
X
X
PA0=input,PA1=input
注: “X”任意值
“D”代表数据“0”或“1”
PA3 与 PFD 共用引脚,如果选择 PFD 功能,则 PA3 在输出模式时的输出信号将是由定时/计数
器的溢出信号产生的 PFD 信号,而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择 PFD 功能,PFD
的输出信号只受 PA3 数据寄存器控制。向 PA3 数据寄存器写入“1”,则输出 PFD 信号;向 PA3 数据
寄存器写入“0”,则 PA3 输出为“0”。 PA3 的输入/输出功能如下所示:
I/O
模式
I/P
(正常)
O/P
(正常)
I/P
(PFD)
O/P
(PFD)
PA3
逻辑输入
逻辑输出
逻辑输入
PFD
(定时/计数器开启)
注:PFD 的输出频率是定时/计数器溢出频率的 1/2


Podobny numer części - HT46RU66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com