Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT46RU67 Arkusz danych(PDF) 46 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT46RU67
Szczegółowy opis  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 Arkusz danych(HTML) 46 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
46
2014-06-10
· 接收中断
USR 寄存器的只读标志位 RXIF 由接收器的边沿触发置位。若 RIE=1,数据从移位寄存器 RSR
加载到 RXR 寄存器时产生中断,同样地,过速也会产生中断。
· 接收错误处理
UART 会产生几种接收错误,下面部分将描述各种错误以及他们的处理。
· 过速出错——OERR 标志位
RXR 寄存器是一个两字节深度的 FIFO 缓冲器,它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据,应用
程序必须保证在接收完第三帧前读取 RXR 寄存器,否则发生过速错误。
产生过速错误时将会发生以下事件:
--USR 寄存器中 OERR 被置位。
--RXR 寄存器中数据不会丢失。
--RSR 寄存器数据会被覆盖。
--若 RIE=1,将会产生中断。
读取 USR 寄存器后再读 RXR 寄存器将 OERR 标志位清 0。
· 噪声干扰——NF 标志位
数据恢复时多次采样可以有效鉴别噪声干扰。当检测数据受到噪声干扰时将会发生以下事件:
--在 RXIF 上升沿,USR 寄存器中 NF 置位。
--数据从 RSR 寄存器加载到 RXR 寄存器。
--不产生中断,此位置位的同时由 RXIF 请求中断。
读取 USR 寄存器后再读取 RXR 寄存器将复位 NF 标志位。
· 帧错误——FERR 标志位
若在停止位上检测到 0,USR 寄存器中 FERR 置位。若选择 2 位停止位,2 位停止都必须为高,
否则将置位 FERR。它同数据一起存储在缓冲器中,可被任何复位清除。
· 奇偶校验错误——PERR 标志位
若接收到的数据出现奇偶校验错误,USR 寄存器中 PERR 置位。只有使能了奇偶校验,PREN=1,
同时选择校验类型,此标志位才有效。它同数据一起存储在缓冲器中,可被任何复位清除。注意的是,
FERR 和 PERR 与相应的数据一起存储在缓冲器中,在读取数据之前必须先访问错误标志位。
· 接收中断图解
UART 拥有单独的内部中断和独立的中断变量。发送寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、接
收过速,地址匹配和 RX 引脚唤醒都会产生中断。若 UART 中断允许且堆栈未满,程序将会跳转到相应的
中断向量执行中断服务程序,而后再返回主程序。上述四种中断条件中,若 UCR2 寄存器中相应中断允许
位被置位,USR 寄存器中标志位将会产生中断。发送器有两个相应的中断允许位而接收器两个中断共用一
个中断允许位。这些允许位可用于禁止个别的 UART 中断源。
地址匹配也是 UART 的一种中断源,它没有相应的标志位,若 UCR2 寄存器中 ADDEN=1,当检测到
匹配地址时将会产生 UART 中断。RX 引脚唤醒也可以产生 UART 中断,它没有相应的标志位,当 UXR2
中的 WAKE 和 RIE 位被置位,RX 引脚上触发下降沿可以唤醒单片机。注意的是,RX 唤醒中断发生时,
系统必须延时 1024 个系统时钟才能正常工作。
值得注意的是,USR 寄存器中标志位为只读,应用程序中无法清 0 或置 1,和其他中断一样,即使响
应对应中断服务程序时也无法清 0。当 UART 响应某种动作时,标志位会自动清 0,详细请参考 UART 寄
存器部分。INTC1 寄存器中 EURI 位用来打开/关闭 UART 中断,以禁止 UART 中断发生。


Podobny numer części - HT46RU67_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

Podobny opis - HT46RU67_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com