Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT48R52A Arkusz danych(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT48R52A
Szczegółowy opis  44-pin QFP / LQFP
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R52A Arkusz danych(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R52A_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 36 page
background image
HT48R52A
Rev. 1.70
7
2014-04-03
程序存储器 - ROM
程序存储器用来存储待执行的程序指令,还包括数据、表格、中断入口地址。
HT48R52A 的储器由
2048×14 个位组成,由 PC 和表格指针来确定其地址。
ROM 里面的某些地址是为一些特殊使用而保留的,使用时应加以注意,避免误用,导致程序运行的
不正常,以下是说明:
·
地址
000H
该地址保留给程序初始化。当系统复位时,程序会从
000H 地址开始执行。
·
地址
004H
该地址保留给外部中断服务程序。当
INT 引脚有触发信号输入,如果中断允许,且堆栈未满,程序将
会跳转到
004H 地址,开始执行中断服务程序。
·
地址
008H
该地址保留给定时
/计数器中断服务。如果中断允许,且堆栈未满,一旦定时/计数器发生溢出,就会
产生中断,程序将会跳转到
008H 地址,开始执行中断服务程序。
表格区(
Table Location)
ROM 内的任何地址,都可被用作查表地址使用。查表指令为 TABRDC [m] 与 TABRDL [m]。
TABRDC [m]是查表当前页的数据 [ 1 页=256 个字 ( word )]。TABRDL [m]是查表最后一页的数据。
[m] 为数据被存入的地址。执行 TABRDC [m]指令(当前页)或 TABRDL [m] 指令(最后一页),将
表格指针
TBLP 所指的程序代码低字节移至指定数据存储器,且将高字节移至 TBLH(08H)。只有表
格中的低位字节被定义到目标地址中,而高位字节传送到表格的高位字节寄存器(
TBLH)。TBLH 为
只读寄存器。而表格指针(
TBLP;07H)是可以读写的寄存器,用来指明表格地址。在访问表格以前,
通过对
TBLP 寄存器赋值来指明表格低位地址。高位字节寄存器 TBLH 只能读出,不能写入。如果
主程序和中断服务程序(
ISR)同时使用查表指令,那么主程序读取的高位字节(即存放于高位字节
寄存器
TBLH 之中)可能会被中断服务程序的查表指令改写而产生错误。因此,应该避免主程序和中
断服务程序(
ISR)同时使用查表指令。但是,如果主程序和中断服务程序必须同时使用查表指令的
话,那么,主程序在使用查表指令之前,必须先关闭所有使用查表指令的相关中断,直到高位字节寄
存器
TBLH 的内容被备份好,再开放这些中断。查表指令要花两个指令周期来完成操作。表格地址的
这些位置可以根据需要,作为通常的程序存储器来使用。
000H
Device Initialization Program
External Interrupt Subroutine
Timer/Event Counter Interrupt Subroutine
7FFH
n00H
nFFH
700H
Program
Memory
Look-up Table (256 words)
Note: n ranges from 0 to 7
Look-up Table (256 words)
14 bits
004H
008H
程序存储器
指令
表格地址
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
TABRDC [m]
P10
P9
P8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
TABRDL [m]
1
1
1
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
表格区
注:
*10~*0:表格地址
P10~P8:当前程序指针
@7~@0:表格指针


Podobny numer części - HT48R52A_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_10 Datasheet
252Kb / 35P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Podobny opis - HT48R52A_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com