Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT48R063B Arkusz danych(PDF) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT48R063B
Szczegółowy opis  Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R063B Arkusz danych(HTML) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R063B_13 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 71Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R063B_13 Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 82 page
background image
· see fig2
Symbol
Dimensions in inch
Min.
Nom.
Max.
A
0.735
¾
0.775
B
0.240
¾
0.280
C
0.115
¾
0.195
D
0.115
¾
0.150
E
0.014
¾
0.022
F
0.045
¾
0.070
G
¾
0.100
¾
H
0.300
¾
0.325
I
¾¾
0.430
Symbol
Dimensions in mm
Min.
Nom.
Max.
A
18.67
¾
19.69
B
6.10
¾
7.11
C
2.92
¾
4.95
D
2.92
¾
3.81
E
0.36
¾
0.56
F
1.14
¾
1.78
G
¾
2.54
¾
H
7.62
¾
8.26
I
¾¾
10.92
· see fig2
Symbol
Dimensions in inch
Min.
Nom.
Max.
A
0.745
¾
0.785
B
0.275
¾
0.295
C
0.120
¾
0.150
D
0.110
¾
0.150
E
0.014
¾
0.022
F
0.045
¾
0.060
G
¾
0.100
¾
H
0.300
¾
0.325
I
¾¾
0.430
Symbol
Dimensions in mm
Min.
Nom.
Max.
A
18.92
¾
19.94
B
6.99
¾
7.49
C
3.05
¾
3.81
D
2.79
¾
3.81
E
0.36
¾
0.56
F
1.14
¾
1.52
G
¾
2.54
¾
H
7.62
¾
8.26
I
¾¾
10.92
HT48R063B/064B/065B/066B
Rev. 1.20
69
June 3, 2013


Podobny numer części - HT48R063B_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R063B HOLTEK-HT48R063B_12 Datasheet
563Kb / 86P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
More results

Podobny opis - HT48R063B_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R063B HOLTEK-HT48R063B_12 Datasheet
563Kb / 86P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT48R063 HOLTEK-HT48R063 Datasheet
539Kb / 93P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT48R063 HOLTEK-HT48R063_12 Datasheet
621Kb / 96P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT48R063B HOLTEK-HT48R063B Datasheet
483Kb / 84P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT48R063 HOLTEK-HT48R063_10 Datasheet
631Kb / 94P
   Enhanced I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT48R068B HOLTEK-HT48R068B Datasheet
7Mb / 121P
   Enhanced I/O Type 8-bit OTP MCU
HT48R068B HOLTEK-HT48R068B_15 Datasheet
4Mb / 118P
   Enhanced I/O 8-Bit OTP MCU
HT48R066G HOLTEK-HT48R066G Datasheet
510Kb / 88P
   Enhanced I/O Type 8-bit OTP MCU with OPA
HT48R502 HOLTEK-HT48R502 Datasheet
295Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU
HT82M75R_1011 HOLTEK-HT82M75R_1011 Datasheet
475Kb / 66P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com