Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT56R66 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT56R66
Szczegółowy opis  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT56R66_14 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
5
2014-04-04
引脚说明
引脚名称
I/O
配置选项
说明
PA0/BZ
PA1/ BZ
PA2
PA3/PFD
PA4/TMR2
PA5/TMR3
PA6~PA7
输入/输出
BZ/BZ
———
PFD
8 位双向输入/输出口。每一位可通过 PAWU 寄存器设置为
唤醒功能。可由软件设置为 CMOS 输出或者斯密特触发输
入,可通过 PAPU 寄存器设置是否带有上拉电阻。BZ、BZ 、
PFD、TMR2 和 TMR3 分别与 PA0、PA1、PA3、PA4 和 PA5
共用引脚,功能可由配置选项设置,PA0~PA3 也可通过
MISC 寄存器设置为开漏极引脚。
PB0/AN0~
PB7/AN7
输入/输出
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出或者斯
密特触发输入,可通过 PBPU 寄存器设置是否带有上拉电
阻。PB 与 A/D 输入口共用,一旦 PB 口做为 A/D 输入(由软
件设置),则其输入/输出功能和上拉电阻会自动失效。
PD0/PWM0~
PD3/PWM3
PD4/INT0
PD5/INT1
PD6/TMR0
PD7/TMR1
输入/输出
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出或者斯
密特触发输入,可通过 PDPU 寄存器设置是否带有上拉电
阻。PWM0~PWM3 与 PD0~PD3 共用引脚,可通过 PWM 寄
存器设置这些引脚做何用途。PD4~PD7 分别与 INT0、INT1、
TMR0 和 TMR1 共用引脚。
OSC1
OSC2
输入
输出
Crystal 或 RC
或 EC
OSC1、OSC2 连接 RC 或外部晶振(由配置选项设定)以产生
内部系统时钟。在 RC 振荡方式下,OSC2 是系统时钟四分
频的输出口。EC 是外部时钟模式,可以直接连接外部时钟
到 OSC1。
OSC3
OSC4
输入
输出
32768Hz
OSC3、OSC4 连接 32768Hz 的晶体振荡器,为 fSUB 或 fSL
提供时钟源。32768Hz 晶振可以通过配置选项使能/除能。
VREF
输入
A/D 转换参考电压输入脚。
RES
输入
斯密特触发复位输入,低电平有效。
VDD
正电源。
VSS
负电源,接地。
AVDD
模拟正电源。
AVSS
模拟负电源、接地。


Podobny numer części - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Podobny opis - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com