Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT56R66 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT56R66
Szczegółowy opis  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
6
2014-04-04
下表给出了芯片的独立引脚说明
引脚名称
I/O
配置选项
说明
HT56R66
PC0~PC7
输入/输出
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出或者
斯密特触发输入,可通过 PCPU 寄存器设置是否带有上拉
电阻。
VMAX
输入
IC 的最大电压,接到 VDD,VLCD1 或 V1
VLCD1/VLCD2/
V1,C1,C2
C 型偏置:LCD 电压泵引脚。
C 型偏置:只适用于 VLCD1。
SEG0~SEG9
SEG10/SDO
SEG11/SDI/SDA
SEG12/SCK/SCL
SEG13/ SCS
SEG14/PCLK
SEG15/ PINT
SEG16~SEG47
输出
输出
输入/输出
输入/输出
输入/输出
输出
输入/输出
输出
SIM
PINT
SEG0~SEG47 是 LCD 面板驱动输出。
SEG10 与 SPI 数据总线 SDO 共用。
SEG11 与 SPI 数据总线 SDI 和 I
2C 数据总线 SDA 共用
SEG12 与 SPI 总线的时钟线 SCK 和 I
2C 时钟线 SCL 共用
SEG13 与串行选择口 SCS 共用。
SEG14 与外围时钟口 PCLK 共用。
SEG15 与外围中断口 PINT 共用。
LCD 控制位决定 SEG0~SEG23 作为段驱动或逻辑输出口。
COM0~COM2
COM3/SEG48
输出
COM0~COM2 是 LCD 驱动的 Common 输出。
COM3/SEG48 可由 LCD 控制寄存器设置为 LCD 显示的
Segment 或 Common 输出端。
HT56R666
VLCD
输入
LCD 偏压引脚,其电压必须小于或等于 VDD
SEG0/SDO
SEG1/SDI/SDA
SEG2/SCK/SCL
SEG3/ SCS
SEG4/PCLK
SEG5/ PINT
SEG6~SEG47
COM15/SEG48~
COM8/SEG55
输出
输入/输出
输入/输出
输入/输出
输出
输入/输出
输出
输出
SIM
PINT
SEG0~SEG47 是 LCD 面板驱动输出。
SEG0 与 SPI 数据总线 SDO 共用。
SEG1 与 SPI 数据总线 SDI 和 I
2C 数据总线 SDA 共用
SEG2 与 SPI 总线的时钟线 SCK 和 I
2C 时钟线 SCL 共用
SEG3 与串行选择口 SCS 共用。
SEG4 与外围时钟口 PCLK 共用。
SEG5 与外围中断口 PINT 共用。
SEG0~SEG23 可由 LCD 控制寄存器设置为 LCD 显示的
Segment 或 CMOS 输出端。
COM0~COM7
输出
COM0~COM7 为 LCD 公共输出端。
注:此引脚功能表是针对大封装芯片而言的,对于小封装的芯片可能不具有上述引脚和功能。
极限参数
电源供应电压
………….V
SS-0.3V~VSS+6.0V
储存温度
………….-50℃~125℃
端口输入电压
………….V
SS-0.3V~VDD+0.3V
工作温度
………..….-40℃~85℃
IOL 总电流…………. ………. ……….80 mA
IOH 总电流………….…. -80 mA
总功耗
………. ………. ………….….500mW
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作
状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。


Podobny numer części - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Podobny opis - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com