Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT56R66 Arkusz danych(PDF) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT56R66
Szczegółowy opis  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Arkusz danych(HTML) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
29
2014-04-04
A/D 转换寄存器 – ADRL, ADRH, ADCR, ACSR
该单片机包含一个多通道 12 位的 A/D 转换器。A/D 转换器的正确操作需要使用 2 个数据寄存
器和 2 个控制寄存器。当一个模数转换周期结束后,转换出的数字量将保存到高字节数据寄存器
ADRH 和低字节数据寄存器 ADRL。通过控制寄存器 ADCR 和 ACSR 的设置可以控制 A/D 的使能,
转换通道和转换时钟频率。
串行接口寄存器
该单片机包括两个串行接口,SPI 和 I
2C 接口。SIMCTL0,SIMCTL1,SIMCTL2 和 SIMAR 是
控制寄存器,SIMDR 是数据寄存器。
PA 口唤醒功能寄存器 – PAWU
PA 口所有引脚均具有唤醒功能。当单片机处于暂停模式时, PA 口引脚在下降沿信号到来时,
具有唤醒功能。PA 口的唤醒功能通过这个寄存器来设置。
上拉电阻寄存器
– PAPU,PBPU,PCPU,PDPU
PA、PB、PC、PD 的所有引脚若作输入状态时,其内部可连接一个上拉电阻。可通过这些寄存
器来设置相应引脚连接内部上拉电阻。
寄存器
–CLKMOD
该此单片机可工作于双时钟系统,由寄存器 CLKMOD 加以控制。该寄存器可设置的选项有:
时钟源,空闲模式使能和低频时钟的分频率。
LCD/LED 寄存器 –LCDCTRL,LEDCTRL,LCDOUT1,LCDOUT2
该单片机集成了完整的 LCD/LED 驱动功能,可以通过不同的驱动功能配置来控制多种外部
LCD 和 LED 面板。大部分的选项都是通过设置寄存器 LCDCTRL 和 LEDCTRL 来控制的。LCD 的
一些段驱动也可设置为 CMOS 输出。另外两个相关寄存器 LCDOUT1 和 LCDOUT2 也可用来选择所
需功能。
其它寄存器
–MISC
此寄存器用来控制两种功能。低 4 位用于看门狗时间的控制,高 4 位用于选择 PA0~PA3 的开漏
型输出。
输入/输出端口
盛群单片机的输入/输出端口控制具有很大的灵活性。这体现在每一个引脚在使用者的程序控制
下可以被指定为输入或输出、所有引脚的上拉选项,以及指定引脚的唤醒选择,这些特性也使得此
类单片机在广泛应用上都能符合开发的要求。
依据所选单片机及封装类别的不同,该单片机提供 32 个双向输入/输出口,标示为 PA、PB、
PC、PD。这些输入/输出端口在数据存储器的对应指定地址如表所示。所有输入/输出口都可做为输
入及输出之用。作为输入操作时,输入/输出引脚不是锁存的,也就是输入数据必须在指令“MOV A,
[m]”T2 上升沿准备好,m 表示端口地址。对于输出操作,所有数据是锁存的,而且持续到输出锁
存被重写。
上拉电阻
很多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去这个
外加的电阻,当引脚规划为输入时,可由内部连接到一上拉电阻。这些上拉电阻可通过寄存器 PAPU、
PBPU、PCPU、PDPU 来加以选择,它们通过使用 PMOS 晶体管来实现。


Podobny numer części - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Podobny opis - HT56R66_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com