Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HT56R67 Arkusz danych(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc

Numer części HT56R67
Szczegółowy opis  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Strona internetowa  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 Arkusz danych(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
39
LCDEN
休眠模式
复位 LCD
0
关闭
0
开启
1
关闭
×
1
开启
LCD 复位功能
时钟源
LCD 时钟是由内部时钟源 fSUB 通过内部分频电路进行 8 分频获得,其中,fSUB 的时钟源可由配置
选项决定是来自于内部 32K_INT 振荡器或者 32768Hz 振荡器。该方法用于产生理想的频率为 4kHz
的 LCD 时钟,以获得更好的 LCD 显示效果。
时钟源 f
SUB
LCD 时钟频率
内部 32K_INT 振荡器
4kHz
外部 32768Hz 振荡器
4kHz
LCD 时钟源
LCD 驱动输出
当 LEDCTRL 寄存器中的 LEDSEL 清零时,则 COM 和 SEG 引脚就会被设置为 LCD 的驱动以
驱动 LCD 显示。只有 HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688 有寄存器 LEDCTRL
LCD 驱动器提供的 COM 和 SEG 输出数目,以及偏压和占空比选项,取决于 LCD 控制位的设
置。用户可以通过配置选项来选择 C 型偏置或者是 R 型偏置。只有 HT56R67 有 R 型和 C 型的选择
配置选项。
如果选择的是 C 型偏置,则将使能内部电荷泵。
由于 LCD 基本性质的缘故,它们的像素点只能加上 AC 电压,如果加上 DC 电压,将会引起永
久性的损害。
因此 LCD 显示器的对比度由提供到每个像素的实际 RMS 电压控制,这个值相当于 COM
引脚上的 RMS 电压值减去 SEG 引脚上的电压值。RMS 电压必须大于 LCD 的饱和电压,以便能打
开像素点,但同时也要小于阈值电压,以便能关闭像素点。因为要将 DC 电压限制为 0 且以最少的
连接数来控制尽可能多的像素点,因此需要产生时间增益可变的信号供给 LCD 使用。这些时间与增
益都可变的信号由单片机内的 LCD 驱动电路自动产生。占空比决定使用 common 口的个数,也称为
底板或 COMs。占空比由 2 个控制位选择,有 1/2、1/3 或 1/4 可选,表示 COM 的数目为 2、3 或
4 ,因此该值定义了每个 LCD 信号帧内的时间片数。单片机提供两种类型的信号即 A 型和 B 型,
通过寄存器 LCDCTRL 中的 TYPE 位加以选择。B 型提供较低频率的信号,然而,较低的频率可能
引起闪烁,从而影响显示的清晰度。


Podobny numer części - HT56R67_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

Podobny opis - HT56R67_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com