Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CN12161 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Cree, Inc

Numer części CN12161
Szczegółowy opis  Lena series
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CN12161 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Cree, Inc

  CN12161 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CN12161 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CN12161 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Lena series
last update 10/11/2014
DETAILS
Product Number
CN12161_LENA-M
Family
Lena
Type
RefPack
Color
metal
Diameter
111 mm
Height
86,1 mm
Style
round
Optic Material
Holder Material
Fastening
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
10/11/2014
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
CL-L340
22 deg
Medium
83 %
4.700
-
July 7th 2017 5:35 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Podobny numer części - CN12161

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CN12166 CREE-CN12166 Datasheet
233Kb / 4P
   Lena series
CN12167 CREE-CN12167 Datasheet
231Kb / 4P
   Lena series
More results

Podobny opis - CN12161

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
CN13193 CREE-CN13193 Datasheet
380Kb / 5P
   Lena series
CN14088 CREE-CN14088 Datasheet
2Mb / 35P
   Lena series
CN14090 CREE-CN14090 Datasheet
1Mb / 33P
   Lena series
CN12367 CREE-CN12367 Datasheet
424Kb / 5P
   Lena series
CN13191 CREE-CN13191 Datasheet
382Kb / 6P
   Lena series
CN13192 CREE-CN13192 Datasheet
379Kb / 6P
   Lena series
CN14085 CREE-CN14085 Datasheet
1Mb / 33P
   Lena series
CN12101 CREE-CN12101 Datasheet
94Kb / 2P
   Lena series
CN12166 CREE-CN12166 Datasheet
233Kb / 4P
   Lena series
CN12109 CREE-CN12109 Datasheet
222Kb / 4P
   Lena Series
CN13159 CREE-CN13159 Datasheet
463Kb / 5P
   Lena series
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com