Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L-113SRDT Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
L-113SRDT Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
2 / 6 page SPEC NO: KDA0285 REV NO: V.1 DATE: SEP/15/2001 PAGE: 2 OF 6 APPROVED: J.LU CHECKED: DRAWN: J.X.FU Selection Guide Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C Notes: 1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. 2. * Luminous intensity with asterisk is measured at 20mA. l o b m y Sl o b m y S l o b m y S l o b m y Sl o b m y Sr e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pe c i v e De c i v e D e c i v e D e c i v e De c i v e D. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T. x a M. x a M . x a M . x a M. x a Ms ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n Us n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T λ k a e p h t g n e l e v a W k a e P d e R t h g ir B d e R y c n e i c if f E h g i H e g n a r O n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 0 0 7 7 2 6 7 2 6 5 6 5 0 9 5 0 6 6 m nA m 0 2 = F I λ D h t g n e l e v a W e t a n i m o D d e R t h g ir B d e R y c n e i c if f E h g i H e g n a r O n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 0 6 6 5 2 6 5 2 6 8 6 5 8 8 5 0 4 6 m nA m 0 2 = F I λ ∆ 2 / 1 h t d i w fl a H e n i L l a rt c e p S d e R t h g ir B d e R y c n e i c if f E h g i H e g n a r O n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 5 4 5 4 5 4 0 3 5 3 0 2 m nA m 0 2 = F I Ce c n a ti c a p a C d e R t h g ir B d e R y c n e i c if f E h g i H e g n a r O n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 0 4 5 1 5 1 5 1 0 2 5 4 F pz H M 1 = f; V 0 = F V VF e g a tl o V d r a w r o F d e R t h g ir B d e R y c n e i c if f E h g i H e g n a r O n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 5 2 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 2 1 . 2 5 8 . 1 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 VA m 0 2 = F I IR t n e rr u C e s r e v e Rll A0 1A uV 5 = R V . o N t r a P. o N t r a P . o N t r a P . o N t r a P. o N t r a Pe c i De c i D e c i D e c i De c i De p y T s n e Le p y T s n e L e p y T s n e L e p y T s n e Le p y T s n e L ) d c m ( v I) d c m ( v I ) d c m ( v I ) d c m ( v I) d c m ( v I A m 0 2 * A m 0 1 @ g n i w e i Vg n i w e i V g n i w e i V g n i w e i Vg n i w e i V e l g n A . n i M. n i M . n i M . n i M. n i M. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 2 / 1 θ 2 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 T D H 3 1 1 - L) P a G ( D E R T H G I R BD E S U F F I D D E R5 . 01 ° 0 1 1 T D I 3 1 1 - L) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I HD E S U F F I D D E R3 5 ° 0 1 1 T D E 3 1 1 - L) P a G / P s A a G ( E G N A R OD E S U F F I D E G N A R O3 5 ° 0 1 1 T D G 3 1 1 - L) P a G ( N E E R GD E S U F F I D N E E R G2 5 ° 0 1 1 T D Y 3 1 1 - L) P a G / P s A a G ( W O L L E YD E S U F F I D W O L L E Y1 4 ° 0 1 1 T D R S 3 1 1 - L) s A l A a G ( D E R T H G I R B R E P U SD E S U F F I D D E R0 4 *0 8 *° 0 1 1 |
Podobny numer części - L-113SRDT |
|
Podobny opis - L-113SRDT |