Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM6610 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Numer części SM6610
Szczegółowy opis  CMOS Monolithic Analog Output Temperature Sensor IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Strona internetowa  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6610 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM6610 Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SM6610 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—3
SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings
VSS = 0V
Recommended Operating Conditions
VSS = 0V
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
− 0.5 to 7.0
V
Input voltage range
VIN
− 0.5 to VDD + 0.5
V
Output voltage range
VOUT
− 0.5 to VDD + 0.5
V
Storage temperature range
Tstg
− 55 to 125
°C
Power dissipation
PD
10
mW
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
AH, LH version
4.0 to 5.5
V
BH, MH version
2.4 to 5.5
V
Operating temperature range
Topr
AH, LH version
− 40 to 100
°C
BH, MH version
VDD = 2.4 to 2.7V
− 20 to 100
°C
VDD = 2.7 to 5.5V
− 40 to 100
°C


Podobny numer części - SM6610

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM6610AD NPC-SM6610AD Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
SM6610BD NPC-SM6610BD Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
SM6610BH NPC-SM6610BH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
More results

Podobny opis - SM6610

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
logo
Rohm
BD1020HFV ROHM-BD1020HFV_15 Datasheet
1Mb / 13P
   Temperature Sensor IC Analog Output
BD1020HFV ROHM-BD1020HFV_10 Datasheet
295Kb / 6P
   Analog Output Temperature Sensor IC
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1522 MITSUMI-MM1522 Datasheet
85Kb / 4P
   Analog voltage output temperature sensor Monolithic IC MM1522XU/XN
logo
Seiko Instruments Inc
S8110C SII-S8110C Datasheet
486Kb / 23P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-58LM20A SII-S-58LM20A Datasheet
509Kb / 27P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-8110C SII-S-8110C Datasheet
324Kb / 21P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-5815A SII-S-5815A Datasheet
240Kb / 16P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-5813A SII-S-5813A Datasheet
183Kb / 18P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S58LM20A SII-S58LM20A Datasheet
538Kb / 28P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com