Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PMC-1401F Arkusz danych(PDF) 2 Page - PIC GmbH

Numer części PMC-1401F
Szczegółowy opis  Standard SMD Reed Switch
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PIC [PIC GmbH]
Strona internetowa  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PMC-1401F Arkusz danych(HTML) 2 Page - PIC GmbH

  PMC-1401F Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH PMC-1401F Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
S W T
I C H I N G T HE S M A R T WAY
PMC-1401F
PMC-1401F
Standard SMD Reed Switch
Recommended PCB Layout in mm
Soldering Information
Tape Dimensions in mm
Recommended Mounting Force
3
Maximum Mounting Force
8
N
N
PMC-1401F
When placed onto ferromagnetic parts
switching distance of
may reduce.
Electromagnetical influences and magnetic
fields may change the switching behaviour
of the SMD Reed Switch.
Remarks
Tolerance ±0.1 unless otherwise specified
Mounting Force
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone +49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
1.2
pmc1401f_e_1.2
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
Page 2 of 2


Podobny numer części - PMC-1401F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PIC GmbH
PMC-1401FH PIC-PMC-1401FH Datasheet
146Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
More results

Podobny opis - PMC-1401F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PIC GmbH
PMC-1401Z PIC-PMC-1401Z Datasheet
159Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1001ZHL PIC-PMC-1001ZHL Datasheet
150Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1001FH PIC-PMC-1001FH Datasheet
145Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1401FH PIC-PMC-1401FH Datasheet
146Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1001F PIC-PMC-1001F Datasheet
156Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1001Z PIC-PMC-1001Z Datasheet
158Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1402S PIC-PMC-1402S Datasheet
399Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1401T PIC-PMC-1401T Datasheet
291Kb / 5P
   Standard-SMD-Reed Switch for automated assembly
PMC-1506 PIC-PMC-1506 Datasheet
26Kb / 1P
   Standard Reed Switch
PMC-1001 PIC-PMC-1001 Datasheet
34Kb / 1P
   Standard Reed Switch
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com