Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGCL80TS60 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części RGCL80TS60
Szczegółowy opis  600V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGCL80TS60 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  RGCL80TS60 Datasheet HTML 1Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 2Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGCL80TS60
lThermal Resistance
lIGBT Electrical Characteristics (at T
j = 25°C unless otherwise specified)
V
Tj = 25°C
-
1.4
1.8
Tj = 175°C
-
1.6
-
VCE(sat)
IC = 40A, VGE = 15V
-
200
nA
Gate - Emitter Threshold
Voltage
VGE(th)
VCE = 5V, IC = 30.0mA
4.5
5.5
6.5
V
Gate - Emitter Leakage Current
IGES
VGE = 30V, VCE = 0V
-
-
-
V
Collector Cut - off Current
ICES
VCE = 600V, VGE = 0V
-
-
10
μA
Collector - Emitter Breakdown
Voltage
BVCES
IC = 10μA, VGE = 0V
600
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Collector - Emitter Saturation
Voltage
Unit
Min.
Typ.
Max.
Thermal Resistance IGBT Junction - Case
Rθ(j-c)
-
-
1.01
°C/W
Parameter
Symbol
Values
Parameter
Symbol
2/9
2015.09 - Rev.A


Podobny numer części - RGCL80TS60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGCL80TS60D ROHM-RGCL80TS60D Datasheet
907Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
More results

Podobny opis - RGCL80TS60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGCL80TK60D ROHM-RGCL80TK60D Datasheet
909Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TS60D ROHM-RGCL80TS60D Datasheet
907Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TK60 ROHM-RGCL80TK60 Datasheet
763Kb / 11P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UF FAIRCHILD-FGH40N60UF Datasheet
710Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SMDF FAIRCHILD-FGH40N60SMDF Datasheet
357Kb / 10P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SFD FAIRCHILD-FGH40N60SFD Datasheet
806Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UFD FAIRCHILD-FGH40N60UFD Datasheet
793Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGB40N60SM FAIRCHILD-FGB40N60SM Datasheet
850Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGI40N60SF FAIRCHILD-FGI40N60SF Datasheet
728Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com