Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGCL80TS60 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Rohm

Numer części RGCL80TS60
Szczegółowy opis  600V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGCL80TS60 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button RGCL80TS60 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 9Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 10Page - Rohm RGCL80TS60 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGCL80TS60
lElectrical Characteristic Curves
Fig.13 Typical Switching Energy Losses
vs. Collector Current
Collector Current : I
C [A]
Fig.14 Typical Switching Energy Losses
vs. Gate Resistance
Gate Resistance : R
G [Ω]
Fig.15 Typical Capacitance
vs. Collector To Emitter Voltage
Collector To Emitter Voltage : V
CE[V]
Fig.16 Typical Gate Charge
Gate Charge : Q
g [nC]
0.01
0.1
1
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
E
off
V
CC=400V, VGE=15V
R
G=10Ω, Tj=175ºC
Inductive load
E
on
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
Cies
f=1MHz
V
GE=0V
T
j=25ºC
Coes
Cres
0.01
0.1
1
10
0
10
20
30
40
50
E
off
E
on
V
CC=400V, IC=40A
V
GE=15V, Tj=175ºC
Inductive load
0
5
10
15
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V
CC=300V
I
C=40A
T
j=25ºC
7/9
2015.09 - Rev.A


Podobny numer części - RGCL80TS60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGCL80TS60D ROHM-RGCL80TS60D Datasheet
907Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
More results

Podobny opis - RGCL80TS60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGCL80TK60D ROHM-RGCL80TK60D Datasheet
909Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TS60D ROHM-RGCL80TS60D Datasheet
907Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TK60 ROHM-RGCL80TK60 Datasheet
763Kb / 11P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UF FAIRCHILD-FGH40N60UF Datasheet
710Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SMDF FAIRCHILD-FGH40N60SMDF Datasheet
357Kb / 10P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SFD FAIRCHILD-FGH40N60SFD Datasheet
806Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UFD FAIRCHILD-FGH40N60UFD Datasheet
793Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGB40N60SM FAIRCHILD-FGB40N60SM Datasheet
850Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGI40N60SF FAIRCHILD-FGI40N60SF Datasheet
728Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com