Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGPR20NS43 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Rohm

Numer części RGPR20NS43
Szczegółowy opis  430V 20A Ignition IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGPR20NS43 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button RGPR20NS43 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 9Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 10Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RGPR20NS43
lInductive Load Switching Circuit and Waveform
lSelf Clamped Inductive Switching Circuit and Waveform
t
r
t
off
10%
90%
t
f
t
d(on)
t
d(off)
Gate Drive Time
VCE(sat)
10%
90%
t
on
VGE
IC
VCE
VG
D.U.T.
Fig.17 Inductive Load Switching Circuit
Fig.18 Inductive Load Switching Waveform
Fig.19 Self Clamped Inductive Switching Ciruit
VG
D.U.T.
Fig.20 Self Clamped Inductive Switching Waveform
EAS
VCE(sat)
IC
VCE
VCC
Vclamp
9/9
2017.05 - Rev.A


Podobny numer części - RGPR20NS43

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGPR20NL43HR ROHM-RGPR20NL43HR Datasheet
921Kb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
2019.07 - Rev.A
More results

Podobny opis - RGPR20NS43

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGPR10BM40FH ROHM-RGPR10BM40FH Datasheet
1Mb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPZ10BM40FH ROHM-RGPZ10BM40FH Datasheet
1Mb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPZ10BM40 ROHM-RGPZ10BM40 Datasheet
1Mb / 9P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPR20NL43HR ROHM-RGPR20NL43HR Datasheet
921Kb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
2019.07 - Rev.A
logo
ON Semiconductor
NGB8202N ONSEMI-NGB8202N_06 Datasheet
144Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 5
NGB8206NTF4G ONSEMI-NGB8206NTF4G Datasheet
129Kb / 9P
   Ignition IGBT
February, 2012 ??Rev. 9
NGD8201N ONSEMI-NGD8201N Datasheet
110Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 7
NGD8201N ONSEMI-NGD8201N Datasheet
147Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 7
CS8312 ONSEMI-CS8312 Datasheet
59Kb / 8P
   IGBT Ignition Predriver
March, 2001 ??Rev. 4
ISL9V3040X3ST-F085C ONSEMI-ISL9V3040X3ST-F085C Datasheet
3Mb / 9P
   EcoSPARK Ignition IGBT
August, 2019 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com