Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGS80TS65D Arkusz danych(PDF) 13 Page - Rohm

Numer części RGS80TS65D
Szczegółowy opis  650V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGS80TS65D Arkusz danych(HTML) 13 Page - Rohm

Back Button RGS80TS65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 9Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 10Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 11Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 12Page - Rohm RGS80TS65D Datasheet HTML 13Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
Datasheet
Part Number
RGS80TS65DHR
Package
TO-247N
Unit Quantity
450
Minimum Package Quantity
30
Packing Type
Tube
Constitution Materials List
inquiry
RoHS
Yes
RGS80TS65DHR - Web Page
Distribution Inventory
Buy


Podobny numer części - RGS80TS65D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGS80TS65HR ROHM-RGS80TS65HR Datasheet
405Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.02 - Rev.A
More results

Podobny opis - RGS80TS65D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGS80TS65HR ROHM-RGS80TS65HR Datasheet
405Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.02 - Rev.A
RGW80TK65E ROHM-RGW80TK65E Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2018.03 - Rev.A
RGTV80TS65 ROHM-RGTV80TS65 Datasheet
974Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGTH80TS65D ROHM-RGTH80TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TK65 ROHM-RGTH80TK65 Datasheet
811Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65 ROHM-RGTH80TS65 Datasheet
1,007Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTV80TS65D ROHM-RGTV80TS65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGW80TK65 ROHM-RGW80TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGTH80TK65D ROHM-RGTH80TK65D Datasheet
889Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGT80TS65D ROHM-RGT80TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com