Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGT8NL65D Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm

Numer części RGT8NL65D
Szczegółowy opis  650V 4A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGT8NL65D Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm

  RGT8NL65D Datasheet HTML 1Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 2Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 3Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 4Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RGT8NL65D
IGBT Electrical Characteristics
(at Tj = 25°C unless otherwise specified)
μs
VGE = 15V
Tj = 25°C
Short Circuit Withstand Time
tsc
VCC ≦ 360V
5-
-
Reverse Bias Safe Operating Area
RBSOA
IC = 12A, VCC = 520V
FULL SQUARE
-
VP = 650V, VGE = 15V
RG = 50Ω, Tj = 175°C
-86-
Fall Time
tf
Inductive Load
-
72
-
ns
Rise Time
tr
VGE = 15V, RG = 50Ω
-37-
Turn - off Delay Time
td(off)
Tj = 175°C
Turn - on Delay Time
td(on)
IC = 4A, VCC = 400V
-17-
-69-
Fall Time
tf
Inductive Load
-
71
-
Turn - on Delay Time
td(on)
IC = 4A, VCC = 400V
-17-
ns
Rise Time
tr
VGE = 15V, RG = 50Ω
-36-
Turn - off Delay Time
td(off)
Tj = 25°C
nC
Gate - Emitter Charge
Qge
IC = 4A
-4
-
Gate - Collector Charge
Qgc
VGE = 15V
-
5.5
-
-
4.5
-
Total Gate Charge
Qg
VCE = 400V
-
13.5
-
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
pF
Output Capacitance
Coes
VGE = 0V
-14-
Reverse Transfer Capacitance
Cres
f = 1MHz
Input Capacitance
Cies
VCE = 30V
-
220
-
3/11
2017.05 - Rev.A


Podobny numer części - RGT8NL65D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGT8NS65D ROHM-RGT8NS65D Datasheet
721Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
More results

Podobny opis - RGT8NL65D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGT8BM65D ROHM-RGT8BM65D Datasheet
705Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
RGT8NS65D ROHM-RGT8NS65D Datasheet
721Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
RGT8TM65D ROHM-RGT8TM65D Datasheet
1Mb / 11P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
2018.01 - Rev.A
RGT40TS65D ROHM-RGT40TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
RGS00TS65D ROHM-RGS00TS65D Datasheet
976Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TS65 ROHM-RGTH60TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TS65 ROHM-RGTV00TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGT30NS65D ROHM-RGT30NS65D Datasheet
789Kb / 12P
   650V 15A Field Stop Trench IGBT
RGT40NS65D ROHM-RGT40NS65D Datasheet
845Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TK65D ROHM-RGTH60TK65D Datasheet
885Kb / 13P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com