Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGTH80TS65 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części RGTH80TS65
Szczegółowy opis  650V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH80TS65 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  RGTH80TS65 Datasheet HTML 1Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 2Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH80TS65 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH80TS65
Thermal Resistance
IGBT Electrical Characteristics
(at Tj = 25°C unless otherwise specified)
V
Tj = 25°C
-
1.6
2.1
Tj = 175°C
-
2.1
-
VCE(sat)
IC = 40A, VGE = 15V
-
200
nA
Gate - Emitter Threshold
Voltage
VGE(th) VCE = 5V, IC = 27.6mA
4.5
5.5
6.5
V
Gate - Emitter Leakage Current
IGES
VGE = 30V, VCE = 0V
-
--
V
Collector Cut - off Current
ICES
VCE = 650V, VGE = 0V
--
10
μA
Collector - Emitter Breakdown
Voltage
BVCES IC = 10μA, VGE = 0V
650
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Collector - Emitter Saturation
Voltage
Unit
Min.
Typ.
Max.
Thermal Resistance IGBT Junction - Case
Rθ(j-c)
-
-
0.64
°C/W
Parameter
Symbol
Values
Parameter
Symbol
2/9
2015.10 - Rev.C


Podobny numer części - RGTH80TS65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGTH80TS65D ROHM-RGTH80TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results

Podobny opis - RGTH80TS65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGS80TS65HR ROHM-RGS80TS65HR Datasheet
405Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.02 - Rev.A
RGW80TK65E ROHM-RGW80TK65E Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2018.03 - Rev.A
RGTV80TS65 ROHM-RGTV80TS65 Datasheet
974Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGS80TS65D ROHM-RGS80TS65D Datasheet
905Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65D ROHM-RGTH80TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TK65 ROHM-RGTH80TK65 Datasheet
811Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTV80TS65D ROHM-RGTV80TS65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGW80TK65 ROHM-RGW80TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGTH80TK65D ROHM-RGTH80TK65D Datasheet
889Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGT80TS65D ROHM-RGT80TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com