Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1PS70SB20 Arkusz danych(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

Numer części 1PS70SB20
Szczegółowy opis  Schottky barrier diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS70SB20 Arkusz danych(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  1PS70SB20 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS70SB20 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2001 Mar 16
5
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier diode
1PS70SB20
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qw
v
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
0.1
1.1
0.8
0.4
0.3
0.25
0.10
2.2
1.8
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.23
0.13
0.2
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
SOT323
SC-70
w M
bp
D
e1
e
A
B
A1
Lp
Q
detail X
c
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
A
X
12
3
Plastic surface mounted package; 3 leads
SOT323
97-02-28


Podobny numer części - 1PS70SB20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS70SB20 KEXIN-1PS70SB20 Datasheet
47Kb / 1P
   Schottky barrier diode
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS70SB20 NEXPERIA-1PS70SB20 Datasheet
2Mb / 9P
   Schottky barrier single diode
17 December 2012
logo
NXP Semiconductors
1PS70SB20 PHILIPS-1PS70SB20_15 Datasheet
141Kb / 9P
   Schottky barrier single diode
17 December 2012
More results

Podobny opis - 1PS70SB20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com