Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE1834 Arkusz danych(PDF) 3 Page - NTE Electronics

Numer części NTE1834
Szczegółowy opis  Integrated Circuit Dual Reversible Motor Driver
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1834 Arkusz danych(HTML) 3 Page - NTE Electronics

  NTE1834 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1834 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE1834 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
VCC1
VR
VCC2
Pin Connection Diagram
(Front View)
Input 2
Output 3
Output 1
Output 2
Input 1
Input 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
GND
1
.251
(6.4)
.897 (22.8)
.984 (25.0)
1.043 (26.5)
.100 (2.54)
110
.330
(8.38)
.409
(10.4)
.070 (1.78)
.141 (3.6)
1.063
(27.0)
.700
(17.78)


Podobny numer części - NTE1834

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE183 NTE-NTE183 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Amplifier, Switch
NTE1830 NTE-NTE1830 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 5.8W (19W BTL)
NTE1831 NTE-NTE1831 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 5.8W (19W BTL)
NTE1832 NTE-NTE1832 Datasheet
84Kb / 4P
   Integrated Circuit BTL Audio Power Amplifier, 12W
NTE1835 NTE-NTE1835 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Interface for Character and Pattern
More results

Podobny opis - NTE1834

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE1766 NTE-NTE1766 Datasheet
22Kb / 2P
   Integrated Circuit Reversible Motor Driver
NTE1716 NTE-NTE1716 Datasheet
22Kb / 3P
   Integrated Circuit Reversible Motor Driver for VCR
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3863 FUJITSU-MB3863 Datasheet
102Kb / 10P
   DUAL REVERSIBLE MOTOR DRIVER
MB3863 FUJITSU-MB3863_01 Datasheet
90Kb / 12P
   DUAL REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6285FS ROHM-BA6285FS Datasheet
155Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Unisonic Technologies
BA6208 UTC-BA6208_15 Datasheet
192Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6951FS ROHM-BA6951FS Datasheet
303Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6222 ROHM-BA6222_1 Datasheet
290Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
logo
NTE Electronics
NTE1825 NTE-NTE1825 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual, DC Motor Driver
logo
Rohm
BA6289F-E2 ROHM-BA6289F-E2 Datasheet
119Kb / 9P
   Reversible motor driver
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com