Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LGP47K Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LGP47K
Szczegółowy opis  Coupling into Light Guides
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGP47K Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LGP47K_15 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LGP47K_15 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2015-06-08
10
Version 1.2
LG P47K
Package Outline 9) page 20
Maßzeichnung 9) Seite 20
Approximate Weight:
6 mg
Gewicht:
6 mg
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336
h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]


Podobny numer części - LGP47K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
More results

Podobny opis - LGP47K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
   coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
   Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
   Coupling into light guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
   Coupling into Light Guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
   Coupling into light guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
   Coupling into Light Guides
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
471Kb / 19P
   Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com