Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1PS79SB63 Arkusz danych(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

Numer części 1PS79SB63
Szczegółowy opis  5 V, 20 mA low Cd Schottky barrier diodes
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS79SB63 Arkusz danych(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 1PS79SB63 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 1PS79SB63 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004
All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior
written consent of the copyright owner. The information presented in this document does
not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may
be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any
consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under
patent- or other industrial or intellectual property rights.
Date of release: 3 December 2004
Document number: 9397 750 13846
Published in The Netherlands
Philips Semiconductors
1PS66SB63; 1PS79SB63
5 V, 20 mA low Cd Schottky barrier diodes
15. Contents
1
Product profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1
General description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.4
Quick reference data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
Pinning information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4
Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5
Limiting values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
7
Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
8
Package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
9
Packing information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11
Data sheet status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
12
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
13
Disclaimers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
14
Contact information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


Podobny numer części - 1PS79SB63

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS79SB63 KEXIN-1PS79SB63 Datasheet
32Kb / 1P
   Schottky barrier diodes
More results

Podobny opis - 1PS79SB63

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS66SB82 NEXPERIA-1PS66SB82 Datasheet
697Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04 - 13 January 2010
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB82 PHILIPS-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82 NXP-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82_1PS88SB82 PHILIPS-1PS66SB82_1PS88SB82_15 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PSXSB17 PHILIPS-1PSXSB17_15 Datasheet
56Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
1PS66SB17 PHILIPS-1PS66SB17 Datasheet
49Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT54GW NEXPERIA-BAT54GW Datasheet
679Kb / 12P
   30 V, 200 mA Schottky barrier diodes
1PS79SB17 NEXPERIA-1PS79SB17 Datasheet
175Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS76SB17 NEXPERIA-1PS76SB17 Datasheet
187Kb / 8P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS66SB17 NEXPERIA-1PS66SB17 Datasheet
180Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com