Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74LVC162244A Arkusz danych(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
74LVC162244A Arkusz danych(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
10 / 16 page 2003 Dec 12 10 Philips Semiconductors Product specification 16-bit buffer/line driver, 30 Ω series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state 74LVC162244A; 74LVCH162244A AC WAVEFORMS handbook, halfpage MNA171 nAn input nYn output tPLH tPHL GND VI VM VM VM VM VOH VOL Fig.5 The input nAn to output nYn propagation delays. VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load. VCC VM INPUT VI tr =tf 1.2 V 0.5 × VCC VCC ≤ 2.5 ns 2.7 V 1.5 V 2.7 V ≤ 2.5 ns 3.0 to 3.6 V 1.5 V 2.7 V ≤ 2.5 ns |
Podobny numer części - 74LVC162244A |
|
Podobny opis - 74LVC162244A |