Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBM673 Arkusz danych(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBM673
Szczegółowy opis  Outdoor displays
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBM673 Arkusz danych(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBM673 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
2017-01-24
20
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LB M673
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2) Reverse Voltage: Not
designed
for
reverse
operation. Continuous reverse voltage can cause
migration and LED damage.
2) Sperrspannung: Die
LED
kann
nicht
in
Sperrrichtung betrieben werden. Kontinuierlicher
Rückwärtsbetrieb
kann
Migration
und
eine
Beschädigung der LED zur Folge haben.
3) Wavelength: The wavelength is measured at a
current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility
of
± 0.5 nm
and
an
expanded
uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
3) Wellenlänge: Die Wellenläge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
4) Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
4) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit
von
± 0,05 V
und
einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
5) Thermal Resistance: RthJA results from mounting
on PC board FR 4 (pad size 16mm² per pad)
5) Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage
auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm² je pad)
6) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
6) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ).
7) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
7) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
8) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
8) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
9) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
9) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.


Podobny numer części - LBM673

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ams AG
LBM673 AMSCO-LBM673 Datasheet
1Mb / 22P
   Mini TOPLED®
Version 1.7 2022-08-03
logo
OSRAM GmbH
LBM673-L1N2-25 OSRAM-LBM673-L1N2-25 Datasheet
584Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
logo
ams AG
LBM673-L1N2-25-1 AMSCO-LBM673-L1N2-25-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Mini TOPLED®
Version 1.7 2022-08-03
More results

Podobny opis - LBM673

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LTRBGFSF-ABCB-QKYO OSRAM-LTRBGFSF-ABCB-QKYO Datasheet
1Mb / 28P
   indoor and outdoor displays
LSGT67K-JL-1-HK-1 OSRAM-LSGT67K-JL-1-HK-1 Datasheet
550Kb / 18P
   indoor and outdoor displays
LYGT67K OSRAM-LYGT67K Datasheet
548Kb / 18P
   indoor and outdoor displays
LRTGFTM OSRAM-LRTGFTM Datasheet
403Kb / 24P
   3-colour displays, RGY displays
logo
Rohm
LD-201 ROHM-LD-201 Datasheet
54Kb / 2P
   Flat displays
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND5610 PURDY-AND5610 Datasheet
48Kb / 2P
   LED Displays
logo
Texas Instruments
TIL304 TI-TIL304 Datasheet
102Kb / 7P
[Old version datasheet]   NUMERIC DISPLAYS
logo
OSRAM GmbH
LOT64F OSRAM-LOT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
logo
Kingbright Corporation
SA04-11EWA KINGBRIGHT-SA04-11EWA Datasheet
162Kb / 3P
   Standard-Displays
logo
Rohm
LD-001 ROHM-LD-001 Datasheet
55Kb / 2P
   Flat displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com