Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBT673 Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBT673
Szczegółowy opis  Optical Indicator
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBT673 Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBT673_17 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBT673_17 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
2017-01-27
8
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LB T673
Forward Current 7) page 21 , 8) page 21
Durchlassstrom 7) Seite 21 , 8) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 21 , 8) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21 , 8) Seite 21
IV/IV(10 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Dominant Wavelength 7) page 21
Dominante Wellenlänge 7) Seite 21
Δλdom = f(IF); TS = 25 °C
LB T673
2,6
3,5
2,8
3,0
3,2
3,4
VF [V]
2
3
4
5
10
20
IF [mA]
: blue
LB T673
2
3
4
5
6 7 8 9 10
20
IF [mA]
0,3
0,4
0,5
1
IV
IV(10mA)
: blue
LB T673
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
IF [mA]
-6
-4
-2
0
2
4
6
∆λ
dom [nm]
: blue


Podobny numer części - LBT673_17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LBT673-M2N2-1 OSRAM-LBT673-M2N2-1 Datasheet
188Kb / 15P
   HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LBT673-N2Q1-1 OSRAM-LBT673-N2Q1-1 Datasheet
188Kb / 15P
   HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
More results

Podobny opis - LBT673_17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2214WA4 EVERLIGHT-EAPL2214WA4 Datasheet
356Kb / 12P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LSR976-NR-1 OSRAM-LSR976-NR-1 Datasheet
404Kb / 20P
   Optical Indicator
LOT676 OSRAM-LOT676 Datasheet
477Kb / 19P
   Optical Indicator
LOT776 OSRAM-LOT776 Datasheet
435Kb / 19P
   Optical Indicator
LPM675 OSRAM-LPM675 Datasheet
501Kb / 20P
   Optical Indicator
LAM67B OSRAM-LAM67B_14 Datasheet
569Kb / 20P
   Optical Indicator
logo
Everlight Electronics C...
EAPL4508RGBA5 EVERLIGHT-EAPL4508RGBA5 Datasheet
473Kb / 13P
   Optical indicator.
EAPL2214GA2 EVERLIGHT-EAPL2214GA2 Datasheet
358Kb / 12P
   Optical indicator
logo
Suntan Capacitors
TSL-5050UB000MTH SUNTAN-TSL-5050UB000MTH Datasheet
340Kb / 3P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LGT679 OSRAM-LGT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Optical Indicator
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
442Kb / 19P
   Optical Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com