Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSY876-P2S1-1 Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LSY876-P2S1-1
Szczegółowy opis  Micro SIDELED 3010
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSY876-P2S1-1 Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
2014-10-16
10
Version 1.1
LS Y876
Package Outline 9) page 19
Maßzeichnung 9) Seite 19
Approximate Weight:
6 mg
Gewicht:
6 mg
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75
% rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200
ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
GPLY6058
0 ... 0.1 (0 ... 0.004)
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
1.0 (0.039)
1.2 (0.047)
Cathode
1.3 (0.051)
1.1 (0.043)
(0.4 (0.016))
(0.6 (0.024))
0.25 (0.010)
0.20 (0.008)
Light emitting area
typ. 1.7 × 0.7
A
C


Podobny numer części - LSY876-P2S1-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LSY876-P2S1-1 OSRAM-LSY876-P2S1-1 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED is a SMT LED with side emission
LSY876-P2S1-1 OSRAM-LSY876-P2S1-1 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
More results

Podobny opis - LSY876-P2S1-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LTY87S OSRAM-LTY87S_17 Datasheet
590Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LYY876 OSRAM-LYY876 Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LS-Y876-Q2S1-1-Z OSRAM-LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LTY8SG OSRAM-LTY8SG Datasheet
536Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LW-Y87C-T1U1-3K8L OSRAM-LW-Y87C-T1U1-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
   Micro SIDELED 3010
LY-Y876-Q2T1-26-Z OSRAM-LY-Y876-Q2T1-26-Z Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LYY8SF OSRAM-LYY8SF Datasheet
981Kb / 22P
   Micro SIDELED
LBY8SG OSRAM-LBY8SG Datasheet
611Kb / 21P
   Micro SIDELED
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_15 Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
LW-Y1SG-BFCF-EKFM OSRAM-LW-Y1SG-BFCF-EKFM Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com