Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP599G Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP599G
Szczegółowy opis  PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP599G Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP599G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP599G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP599G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP599G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP599G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP599G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP599G
2002-09-25
5
IFT – Ta
Amebient temperature Ta (°C)
3.0
0
20
2.5
2.0
1.5
0.5
0
20
40
60
80
1.0
ION = rated
A connection
ION – VON (A connection)
On-state current VON (V)
200
200
4
100
0
100
2
0
2
4
Ta = 25 °C
IF = 10 mA
RON – Ta
Amebient temperature Ta (°C)
20
0
20
16
12
8
4
0
20
40
60
80
ION = Rated
IF = 10 mA
tRON < 1 s
A connection
IOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
1000
1
20
500
300
100
50
30
10
5
3
0
20
40
60
80
100
VOFF = 400 V
tON, tOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
500
0
20
400
300
200
100
0
20
40
60
80
IF = 7.5 mA
RL = 200 Ω
VDD = 20 V
tOFF
tON
Pc – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
500
0
20
400
300
200
100
0
20
40
60
80
100
A connection


Podobny numer części - TLP599G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP599A TOSHIBA-TLP599A Datasheet
143Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisit Measurement Instrumentation
TLP599B TOSHIBA-TLP599B Datasheet
183Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
More results

Podobny opis - TLP599G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3212 TOSHIBA-TLP3212 Datasheet
211Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3213 TOSHIBA-TLP3213_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3215 TOSHIBA-TLP3215_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3217 TOSHIBA-TLP3217 Datasheet
202Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3216 TOSHIBA-TLP3216_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_08 Datasheet
185Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3214 TOSHIBA-TLP3214_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP594G TOSHIBA-TLP594G Datasheet
136Kb / 4P
   Photocoupler Photo Relay
TLP179D TOSHIBA-TLP179D Datasheet
125Kb / 4P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3203 TOSHIBA-TLP3203 Datasheet
205Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com