Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCYH9PP-7J6K-5F5G-1
Szczegółowy opis  OSLON Black Flat
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
2015-08-12
8
Version 1.7
LCY H9PP
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 22
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
Radiation Characteristics 5) page 22
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 22
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LCY H9PP
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: yellow
: Vλ
LCY H9PP
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel


Podobny numer części - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
More results

Podobny opis - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LRH9PP OSRAM-LRH9PP Datasheet
726Kb / 22P
   OSLON Black Flat
SFH4735 OSRAM-SFH4735 Datasheet
629Kb / 13P
   OSLON Black Flat
LAH9PP OSRAM-LAH9PP Datasheet
747Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LSH9PP OSRAM-LSH9PP Datasheet
725Kb / 22P
   OSLON Black Flat
LYH9PP OSRAM-LYH9PP Datasheet
748Kb / 22P
   OSLON Black Flat
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
   OSLON Square Flat
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
   OSLON Black
LAH9GP OSRAM-LAH9GP Datasheet
621Kb / 21P
   OSLON Black
SFH-4715 OSRAM-SFH-4715 Datasheet
500Kb / 14P
   OSLON Black Series
SFH4703AS OSRAM-SFH4703AS Datasheet
570Kb / 14P
   OSLON Black Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com