Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LAYT67B Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LAYT67B
Szczegółowy opis  Enhanced optical Power LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67B Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAYT67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LAY T67B
Hyper Multi TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (HOP / HOP2000)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
2012-04-27
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für
Hinterleuchtung und Einkopplung in Lichtleiter
• Wellenlänge: 617 nm (amber), 587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 16 lm/W (amber),
24 lm/W (gelb)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke;
Wellenlänge; Vorwärtsspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• kombiniertes Blink- / Rücklicht (RCL)
• optischer Indikator
• Außenbeleuchtung im Automobilbereich
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for back lighting and coupling into
light guides
• wavelength: 617 nm (amber), 587 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 16 lm/W (amber),
24 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous intensity;
wavelength; forward current
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• rear combination lamp (RCL)
• optical indicators
• exterior automotive lightning.
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• signal and symbol luminaire
• marker lights


Podobny numer części - LAYT67B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAYT67F OSRAM-LAYT67F Datasheet
254Kb / 16P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

Podobny opis - LAYT67B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
   Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
   Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
   Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
   Enhanced optical Power LED
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
   Enhanced optical Power LED
LWT67C OSRAM-LWT67C Datasheet
525Kb / 16P
   Hyper TOPLED짰 Enhanced optical Power LED
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
   Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LTRBGFSF-ABCB OSRAM-LTRBGFSF-ABCB Datasheet
1Mb / 28P
   Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
LSE67B OSRAM-LSE67B Datasheet
175Kb / 14P
   Power TOPLED Enhanced optical Power LED (HOP2000)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com