Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1033X Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1033X
Szczegółowy opis  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1033X Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI1033X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1033X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1033X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1033X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Si1033X
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
2
Document Number: 71428
S-03201—Rev. A, 12-Mar-01
SPECIFICATIONS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typa
Max
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = –250 mA
–0.40
–1.20
V
VDS = 0 V, VGS = "2.8 V
"0.5
"1
m
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = "4.5 V
"1
"2
mA
VDS = –16 V, VGS = 0 V
–1
–500
nA
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = –16 V, VGS = 0 V, TJ = 85_C
–10
mA
On-State Drain Currenta
ID(on)
VDS = –5 V, VGS = –4.5 V
–200
mA
VGS = –4.5 V, ID = –150 mA
8
VGS = –2.5 V, ID = –125 m A
12
W
Drain-Source On-State Resistancea
rDS(on)
VGS = –1.8 V, ID = –100 m A
15
W
VGS = –1.5 V, ID = –30 m A
20
Forward Transconductancea
gfs
VDS = –10 V, ID = –150 mA
0.4
S
Diode Forward Voltagea
VSD
IS = –150 mA, VGS = 0 V
–1.2
V
Dynamicb
Total Gate Charge
Qg
1500
Gate-Source Charge
Qgs
VDS = –10 V, VGS = –4.5 V, ID = –150 mA
150
pC
Gate-Drain Charge
Qgd
450
Turn-On Delay Time
td(on)
55
Rise Time
tr
VDD = –10 V, RL = 65 W
30
Turn-Off Delay Time
td(off)
VDD = –10 V, RL = 65 W
ID ^ –150 mA, VGEN = –4.5 V, RG = 10 W
60
ns
Fall Time
tf
30
Notes
a.
Pulse test; pulse width
v 300 ms, duty cycle v 2%.
b.
Guaranteed by design, not subject to production testing.
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25_C UNLESS NOTED)
0
100
200
300
400
500
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
123
456
VGS = 5 thru 2.5 V
TJ = –55_C
125
_C
2 V
25
_C
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
1.8 V


Podobny numer części - SI1033X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1033X VISHAY-SI1033X Datasheet
82Kb / 5P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1033X VISHAY-SI1033X_V01 Datasheet
82Kb / 5P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1033X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com